Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2867 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2867 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2867
Télécharger  2867 Télécharger
Taille du fichier   50.08 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 50 MHz bandpass filter

2867 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2867 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2867
Télécharger  2867 Click to download

Taille du fichier   50.08 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 50 MHz bandpass filter

2867 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.




Numéro de pièce similaire - 2867

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Heyco.
2867 HEYCO-2867 Datasheet
128Kb / 1P
Open/Closed Bushings
logo
Adafruit Industries
2867 ADAFRUIT-2867 Datasheet
108Kb / 2P
NeoPixel Stick - 8 x 5050 RGBW LEDs - Warm White - ~3000K
logo
KR Electronics, Inc.
2867-1 KR-2867-1 Datasheet
92Kb / 2P
KR 2867-1 is a 50 MHz bandpass filter
logo
Fair-Rite Products Corp...
2867000102 FAIR-RITE-2867000102 Datasheet
526Kb / 5P
67 MULTI-APERTURE CORE
2867000102 FAIR-RITE-2867000102 Datasheet
597Kb / 2P
Multi- Aperture cores
More results


Description similaire - 2867

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2850 KR-2850 Datasheet
50Kb / 2P
50 MHz surface mount bandpass filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
logo
KR Electronics, Inc.
3077 KR-3077 Datasheet
102Kb / 3P
50 MHz Bandpass Filter
3267-SMA KR-3267-SMA Datasheet
204Kb / 3P
50 MHz Bandpass Filter
2892-SMA-MF KR-2892-SMA-MF Datasheet
75Kb / 3P
250 MHz Bandpass Filter
2924-SMA KR-2924-SMA Datasheet
99Kb / 3P
70 MHz Bandpass Filter
3259-200-SMA KR-3259-200-SMA Datasheet
142Kb / 3P
200 MHz Bandpass Filter
3277-SMA KR-3277-SMA Datasheet
100Kb / 3P
70 MHz Bandpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com