Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2401 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2401 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2401
Télécharger  2401 Télécharger
Taille du fichier   37.82 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description Surface Mount Diplexer

2401 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2401 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2401
Télécharger  2401 Click to download

Taille du fichier   37.82 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description Surface Mount Diplexer

2401 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.


2401 Détails du produit

General Description

KR Electronics 2401 is a high performance diplexer filter supplied in a small surface mount package. It features a low band filter from dc to 42 MHz and a highband filter from 54 to 870 MHz. Impedance at all ports is 75 Ω. Crossover isolation is 25 dB or better.



Features

• Small surface mount package

• 42 / 54 MHz frequency split

• Return loss 20 dB or better

• Crossover isolation 25 dB or better




Numéro de pièce similaire - 2401

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pomona Electronics
2401 POMONA-2401 Datasheet
29Kb / 1P
Size A Aluminum Box With Cover BNC TEE F-F-M
logo
List of Unclassifed Man...
2401 ETC2-2401 Datasheet
395Kb / 1P
CAPTIVE PANEL SCREWS
logo
TEKTRONIX, INC.
2401 TEKTRONIX-2401 Datasheet
481Kb / 12P
Series 2400 SourceMeter SMU Instruments
logo
Heyco.
2401 HEYCO-2401 Datasheet
106Kb / 1P
Snap Bushings
logo
Sealevel Systems, Inc.
2401 SEALEVEL-2401 Datasheet
326Kb / 2P
USB to 4-Port RS-232 DB9 Serial Interface Adapter
More results


Description similaire - 2401

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mini-Circuits
ZX75-23 MINI-ZX75-23 Datasheet
361Kb / 3P
Diplexer
DPLX-4254A0 MINI-DPLX-4254A0 Datasheet
411Kb / 3P
Diplexer
LDP-1050-252 MINI-LDP-1050-252 Datasheet
301Kb / 2P
Diplexer
LDPG-212-322 MINI-LDPG-212-322 Datasheet
367Kb / 3P
Diplexer
DPLC-4254A0 MINI-DPLC-4254A0 Datasheet
492Kb / 3P
Diplexer
ZDPL-4254-75-F MINI-ZDPL-4254-75-F Datasheet
570Kb / 3P
Diplexer
ZDSS-3G4G MINI-ZDSS-3G4G Datasheet
645Kb / 3P
Diplexer
ZDSS-3G4G-S MINI-ZDSS-3G4G-S Datasheet
645Kb / 3P
Diplexer
DPLC-8510A01M MINI-DPLC-8510A01M Datasheet
500Kb / 4P
Diplexer
RDP-6500 MINI-RDP-6500 Datasheet
468Kb / 3P
Diplexer
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com