Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DB103 Fiches technique (PDF) - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

DB103 Datasheet PDF - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
No de pièce DB103
Télécharger  DB103 Télécharger
Taille du fichier   309.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Site Internet  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Description SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER

DB103 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DB103 Datasheet PDF - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

No de pièce DB103
Télécharger  DB103 Click to download

Taille du fichier   309.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Site Internet  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Description SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER

DB103 Fiches technique (HTML) - SEMTECH ELECTRONICS LTD.


DB103 Détails du produit

Reverse Voltage – 50 to 1000 V
Forward Current – 1 A

Features
• Glass passivated chip junction
• Low forward voltage drop
• High surge overload rating of 50 A peak
• Ideal for printed circuit board




Numéro de pièce similaire - DB103

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DB103 RECTRON-DB103 Datasheet
36Kb / 2P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Bytes
DB103 BYTES-DB103 Datasheet
147Kb / 2P
SINGLE PHASE 1.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
Dc Components
DB103 DCCOM-DB103 Datasheet
375Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
DB103 DIODES-DB103 Datasheet
61Kb / 2P
1.0A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
DS21211 Rev. C-3
logo
Formosa MS
DB103 FORMOSA-DB103 Datasheet
34Kb / 2P
SINGLE PHASE 1.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
More results


Description similaire - DB103

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DB101 RECTRON-DB101 Datasheet
36Kb / 2P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RS201 RECTRON-RS201_13 Datasheet
241Kb / 5P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
RBU401M RECTRON-RBU401M_13 Datasheet
188Kb / 5P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
4RS201M RECTRON-4RS201M Datasheet
100Kb / 5P
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBU8A GENESIC-GBU8A_16 Datasheet
346Kb / 3P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
GBU10J GENESIC-GBU10J_16 Datasheet
333Kb / 3P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
GBPC3506TW GENESIC-GBPC3506TW_16 Datasheet
341Kb / 4P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
GBPC15005TW GENESIC-GBPC15005TW_16 Datasheet
352Kb / 4P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
KBL401G GENESIC-KBL401G_16 Datasheet
312Kb / 3P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
KBP206G GENESIC-KBP206G_16 Datasheet
354Kb / 3P
Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
More results




À propos de SEMTECH ELECTRONICS LTD.


Semtech Corporation est une société de technologie américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs analogiques et de signaux mixtes.

L'entreprise a été fondée en 1960 et a son siège social à Camarillo, en Californie.

Semtech fournit une large gamme de produits à utiliser dans les applications de communication, informatique, industrielle et grand public.

L'entreprise est connue pour sa technologie innovante et ses produits de haute qualité, et elle a une forte réputation dans l'industrie des semi-conducteurs.

Semtech opère à l'échelle mondiale et est présente dans de nombreux pays du monde, servant des clients dans une variété d'industries.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com