Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SJ604 Fiches technique (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SJ604 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
No de pièce 2SJ604
Télécharger  2SJ604 Télécharger
Taille du fichier   49.38 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description MOS Field Effect Transistor

2SJ604 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SJ604 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce 2SJ604
Télécharger  2SJ604 Click to download

Taille du fichier   49.38 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description MOS Field Effect Transistor

2SJ604 Fiches technique (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd


2SJ604 Détails du produit

Features
● Low on-resistance
   RDS(on)1 =30 m MAX. (VGS =-10 V, ID = -23A)
   RDS(on)2 = 43m MAX. (VGS = -4.0 V, ID =-23 A)
● Low Ciss: Ciss = 3300 pF TYP.
● Built-in gate protection diode




Numéro de pièce similaire - 2SJ604

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SJ604 NEC-2SJ604 Datasheet
80Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ604 RENESAS-2SJ604 Datasheet
215Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
logo
NEC
2SJ604-S NEC-2SJ604-S Datasheet
80Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ604-S RENESAS-2SJ604-S Datasheet
215Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
logo
NEC
2SJ604-Z NEC-2SJ604-Z Datasheet
80Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Description similaire - 2SJ604

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com