Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EB621R12 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

EB621R12 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce EB621R12
Télécharger  EB621R12 Télécharger
Taille du fichier   148.35 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" [3.17mm] C-C, Standard and Right Angle Terminals

EB621R12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EB621R12 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce EB621R12
Télécharger  EB621R12 Click to download

Taille du fichier   148.35 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" [3.17mm] C-C, Standard and Right Angle Terminals

EB621R12 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix




Numéro de pièce similaire - EB621R12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
EB621R12SGX15 VISHAY-EB621R12SGX15 Datasheet
188Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" (3.17 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
16-Feb-09
More results


Description similaire - EB621R12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
EB4 VISHAY-EB4 Datasheet
158Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] C-C, Standard and Right Angle Terminals
14-Aug-02
EB7D VISHAY-EB7D Datasheet
178Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout
14-Aug-02
EB8 VISHAY-EB8 Datasheet
156Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout
14-Aug-02
EB4678 VISHAY-EB4678 Datasheet
202Kb / 8P
Edgeboard Connectors 200°C Burn-In Connectors, Dual Readout
14-Aug-02
EB4 VISHAY-EB4_09 Datasheet
166Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" (2.54 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
16-Feb-09
EB6 VISHAY-EB6_09 Datasheet
188Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" (3.17 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
16-Feb-09
EB7D VISHAY-EB7D_09 Datasheet
138Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout
16-Feb-09
EB8 VISHAY-EB8_09 Datasheet
124Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout
16-Feb-09
EB4 VISHAY-EB4_V01 Datasheet
171Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" (2.54 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
16-Feb-09
EB6 VISHAY-EB6_V01 Datasheet
194Kb / 4P
Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" (3.17 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
16-Feb-09
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com