Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

H5N2004DL Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

H5N2004DL Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce H5N2004DL
Télécharger  H5N2004DL Télécharger
Taille du fichier   91.9 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

H5N2004DL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
H5N2004DL Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce H5N2004DL
Télécharger  H5N2004DL Click to download

Taille du fichier   91.9 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching

H5N2004DL Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


H5N2004DL Détails du produit

Features

•  Low on-resistance: RDS (on)= 0.38 Ωtyp.

•  Low leakage current: IDSS= 1 µA max (at VDS= 200 V)

•  High speed switching: tf= 10 ns typ (at VGS= 10 V, VDD= 100 V, ID= 4 A)

•  Low gate charge: Qg = 14 nC typ (at VDD= 160 V, VGS= 10 V, ID= 8 A)

•  Avalanche ratings




Numéro de pièce similaire - H5N2004DL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
H5N2004DL RENESAS-H5N2004DL_15 Datasheet
110Kb / 10P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Description similaire - H5N2004DL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2105T RENESAS-HAT2105T Datasheet
90Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6014DPP RENESAS-RJK6014DPP Datasheet
77Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5012DPP RENESAS-RJK5012DPP Datasheet
115Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2737 RENESAS-2SK2737 Datasheet
88Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2738 RENESAS-2SK2738 Datasheet
93Kb / 8P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK4013DPE RENESAS-RJK4013DPE_09 Datasheet
110Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6066DPP-M0 RENESAS-RJK6066DPP-M0 Datasheet
88Kb / 4P
Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com