Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AI-1224-TWT-5V-R Fiches technique (PDF) - PUI audio inc.

AI-1224-TWT-5V-R Datasheet PDF - PUI audio inc.
No de pièce AI-1224-TWT-5V-R
Télécharger  AI-1224-TWT-5V-R Télécharger
Taille du fichier   369.8 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PUIAUDIO [PUI audio inc.]
Site Internet  http://www.puiaudio.com/
Logo PUIAUDIO - PUI audio inc.
Description • Small 12mm diameter X 7.5mm height

AI-1224-TWT-5V-R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AI-1224-TWT-5V-R Datasheet PDF - PUI audio inc.

No de pièce AI-1224-TWT-5V-R
Télécharger  AI-1224-TWT-5V-R Click to download

Taille du fichier   369.8 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PUIAUDIO [PUI audio inc.]
Site Internet  http://www.puiaudio.com/
Logo PUIAUDIO - PUI audio inc.
Description • Small 12mm diameter X 7.5mm height

AI-1224-TWT-5V-R Fiches technique (HTML) - PUI audio inc.


AI-1224-TWT-5V-R Détails du produit

Features:
• Small 12mm diameter X 7.5mm height
• Minimum 85 dB output at 10cm
• Weighs 1.8 grams
Description
Released from Engineering




Numéro de pièce similaire - AI-1224-TWT-5V-R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PUI audio inc.
AI-1223-TWT-12V-3-R PUIAUDIO-AI-1223-TWT-12V-3-R Datasheet
261Kb / 1P
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
logo
Projects Unlimited, Inc...
AI-1223-TWT-12V-R PUI-AI-1223-TWT-12V-R Datasheet
256Kb / 1P
RELEASED FROM ENGINEERING
logo
PUI audio inc.
AI-1223-TWT-12V-R PUIAUDIO-AI-1223-TWT-12V-R Datasheet
522Kb / 3P
12mm diameter, 8-16 VDC self-drive indicator
logo
Projects Unlimited, Inc...
AI-1223-TWT-2-R PUI-AI-1223-TWT-2-R Datasheet
191Kb / 1P
RELEASED FROM ENGINEERING
logo
PUI audio inc.
AI-1223-TWT-2-R PUIAUDIO-AI-1223-TWT-2-R Datasheet
191Kb / 1P
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
More results


Description similaire - AI-1224-TWT-5V-R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CTS Corporation
296 CTS-296 Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
logo
EUROQUARTZ limited
MP43050 EUROQUARTZ-MP43050 Datasheet
115Kb / 1P
12mm x 4.5mm SMD
logo
LUMEX INC.
SML-LX4747MWC-TR10 LUMEX-SML-LX4747MWC-TR10 Datasheet
355Kb / 4P
12mm x 12mm SURFACE MOUNT LED, WARM WHITE
SML-LX4747UWC-TR10 LUMEX-SML-LX4747UWC-TR10 Datasheet
356Kb / 4P
12mm x 12mm SURFACE MOUNT LED, COOL WHITE
logo
E-SWITCH
TL1100 E-SWITCH-TL1100_1 Datasheet
286Kb / 3P
TACT SWITCHES - 12mm x 12mm
logo
LUMEX INC.
SML-LX4747MWCATR10 LUMEX-SML-LX4747MWCATR10 Datasheet
374Kb / 4P
12mm x 12mm SRFACE MOUNT LED. WARM WHITE
SML-LX4747NWCATR10 LUMEX-SML-LX4747NWCATR10 Datasheet
379Kb / 4P
12mm x 12mm SURFACE MOUNT LED, NEuTRAL WHITE
SML-LX4747NWC-TR10 LUMEX-SML-LX4747NWC-TR10 Datasheet
355Kb / 4P
12mm x 12mm SURFACE MOUNT LED, NEUTRAL WHITE
SML-LX4747UWCATR10 LUMEX-SML-LX4747UWCATR10 Datasheet
379Kb / 4P
12mm x 12mm SURFACE MOUNT LED, COOL WHITE
logo
Taoglas antenna solutio...
MA220.LB.001 TAOGLAS-MA220.LB.001 Datasheet
4Mb / 36P
Height 12mm Diameter 62.8mm
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com