Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

53111420 Fiches technique (PDF) - Lapp.

53111420 Datasheet PDF - Lapp.
No de pièce 53111420
Télécharger  53111420 Télécharger
Taille du fichier   171.07 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LAPP [Lapp.]
Site Internet  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
Description SKINTOP® ST-M L-BOXX

53111420 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
53111420 Datasheet PDF - Lapp.

No de pièce 53111420
Télécharger  53111420 Click to download

Taille du fichier   171.07 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LAPP [Lapp.]
Site Internet  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
Description SKINTOP® ST-M L-BOXX

53111420 Fiches technique (HTML) - Lapp.


53111420 Détails du produit

Technical features:
Dimensions of box (WxDxH) 445mm x 358mm x 118mm
Connecting thread of cable glands M12x1,5 up to M32x1,5 acc. to EN 60423
Protection class of cable glands IP66, IP68 (5bar/30min), IP69 acc. to EN 60529
Liquid tight and cord grip acc. to UL514B, CSA C22.2 No.18.3-12
Type 1 and Type 12 acc. to UL50E, CSA C22.2 No. 94.2-15
Strain relief of cable glands Categories A acc. to EN 62444
Temperature range Box: -20°C up to +80°C
Cable gland: -20°C up to +100°C (dynamic)
-40°C up to +100°C (static)




Numéro de pièce similaire - 53111420

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lapp.
53111407 LAPP-53111407 Datasheet
114Kb / 2P
SKINTOP® ST-HF-M
25.09.2019
More results


Description similaire - 53111420

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lapp.
53015000 LAPP-53015000 Datasheet
162Kb / 2P
SKINTOP® ST / STR
23.11.2021
53017420 LAPP-53017420 Datasheet
327Kb / 2P
SKINTOP® BT-M
25.11.2021
53111407 LAPP-53111407 Datasheet
114Kb / 2P
SKINTOP® ST-HF-M
25.09.2019
53111600 LAPP-53111600 Datasheet
334Kb / 2P
SKINTOP® BS-M / BSR-M
20.06.2023
53112570 LAPP-53112570 Datasheet
160Kb / 2P
SKINTOP® MS-HF-M
03.07.2018
53112780 LAPP-53112780 Datasheet
104Kb / 2P
SKINTOP® MS-IS-M
03.07.2018
53119000 LAPP-53119000 Datasheet
121Kb / 2P
SKINTOP® GMP-GL-M
19.02.2019
53316220 LAPP-53316220 Datasheet
152Kb / 3P
SKINTOP® DIX-M
08.03.2022
53611001 LAPP-53611001 Datasheet
119Kb / 2P
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
08.11.2021
54113000 LAPP-54113000 Datasheet
86Kb / 1P
SKINTOP® DV-M
03.07.2018
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com