Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EVQQ2F03W Fiches technique (PDF) - Panasonic Semiconductor

EVQQ2F03W Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No de pièce EVQQ2F03W
Télécharger  EVQQ2F03W Télécharger
Taille du fichier   114.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description 6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches

EVQQ2F03W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EVQQ2F03W Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No de pièce EVQQ2F03W
Télécharger  EVQQ2F03W Click to download

Taille du fichier   114.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description 6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches

EVQQ2F03W Fiches technique (HTML) - Panasonic Semiconductor


EVQQ2F03W Détails du produit

■ Features
● External dimensions : 6.5 mm×6.0 mm, Height 1.8 mm
(Excluding the push plate)
● With or without ground terminal, height, operating force
● Overstroke travel

■ Recommended Applications
● Operating switches for other electronic equipment
● Operation switches for PC mouse
● Car audio systems




Numéro de pièce similaire - EVQQ2F03W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
EVQQ2F03W PANASONIC-EVQQ2F03W Datasheet
187Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQQ2F03W PANASONIC-EVQQ2F03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches Overstroke travel
EVQQ2F03W PANASONIC-EVQQ2F03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQQ2F03W PANASONIC-EVQQ2F03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQQ2F03W PANASONIC-EVQQ2F03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
More results


Description similaire - EVQQ2F03W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP0 PANASONIC-EVQP0 Datasheet
187Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQPV PANASONIC-EVQPV Datasheet
106Kb / 2P
6 mm Square Long Travel 2R Light Touch Switches
EVQ-P1F05M PANASONIC-EVQ-P1F05M Datasheet
76Kb / 3P
6 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches
EVQ-P1905M PANASONIC-EVQ-P1905M Datasheet
77Kb / 3P
6 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches
EVQP0N02B PANASONIC-EVQP0N02B Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches Overstroke travel
EVQ-Q2U03W PANASONIC-EVQ-Q2U03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQ-PRDA09 PANASONIC-EVQ-PRDA09 Datasheet
112Kb / 3P
6 mm Square Thin Type Double-action SMD Light Touch Switches
EVQ-Q2K02W PANASONIC-EVQ-Q2K02W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQ-Q2S02W PANASONIC-EVQ-Q2S02W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVPASCB1A PANASONIC-EVPASCB1A Datasheet
345Kb / 9P
6 mm Square Long Travel 2 terminals SMD Light Touch Switches
More results




À propos de Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor est une filiale de Panasonic Corporation, une société d'électronique japonaise.
Panasonic Semiconductor fournit une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation et d'autres composants électroniques pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société est connue pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.
Panasonic Semiconductor a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com