Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EVQP2602M Fiches technique (PDF) - Panasonic Semiconductor

EVQP2602M Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No de pièce EVQP2602M
Télécharger  EVQP2602M Télécharger
Taille du fichier   201.27 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2

EVQP2602M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EVQP2602M Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No de pièce EVQP2602M
Télécharger  EVQP2602M Click to download

Taille du fichier   201.27 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2

EVQP2602M Fiches technique (HTML) - Panasonic Semiconductor


EVQP2602M Détails du produit

■ Features
● External dimensions : 4.7 mm×3.5 mm,
Height : Middle Push Travel 2.5 mm
Short Push Travel 2.1 mm, 2.5 mm
● High operating force and long operational life
● High mountability with J-bent (4 terminals)
■ Recommended Applications
● Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders,
Portable audio players, etc.)
● Keyless entry systems (automotive)
● Car audio equipment




Numéro de pièce similaire - EVQP2602M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP2602M PANASONIC-EVQP2602M Datasheet
102Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
EVQP2602M PANASONIC-EVQP2602M Datasheet
102Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2
EVQP2602M PANASONIC-EVQP2602M Datasheet
102Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
EVQP2602M. PANASONIC-EVQP2602M. Datasheet
102Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
More results


Description similaire - EVQP2602M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
EVQPAC04M PANASONIC-EVQPAC04M_12 Datasheet
86Kb / 3P
5N Type Light Touch Switches Light Touch Switches/EVQPA/PB
EVQ9P701K PANASONIC-EVQ9P701K Datasheet
143Kb / 4P
Light Touch Switches
EVQPLA PANASONIC-EVQPLA Datasheet
89Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQPS0202K PANASONIC-EVQPS0202K Datasheet
112Kb / 4P
Light Touch Switches
EVQQ0C PANASONIC-EVQQ0C Datasheet
111Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQ-PPHA25 PANASONIC-EVQ-PPHA25 Datasheet
97Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQPP
EVQ-P2002M PANASONIC-EVQ-P2002M Datasheet
102Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2
EVPAX PANASONIC-EVPAX Datasheet
93Kb / 2P
Light Touch Switches
EVQP4HB3B PANASONIC-EVQP4HB3B_16 Datasheet
129Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQPVA05K PANASONIC-EVQPVA05K_16 Datasheet
103Kb / 2P
Light Touch Switches
More results




À propos de Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor est une filiale de Panasonic Corporation, une société d'électronique japonaise.
Panasonic Semiconductor fournit une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation et d'autres composants électroniques pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société est connue pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.
Panasonic Semiconductor a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com