Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LTM8078 Fiches technique (PDF) - Analog Devices

LTM8078 Datasheet PDF - Analog Devices
No de pièce LTM8078
Télécharger  LTM8078 Télécharger
Taille du fichier   3665.54 Kbytes
Page   26 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description Dual 1.4A or Single 2.8A Step-Down Silent Switcher μModule Regulator

LTM8078 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
LTM8078 Datasheet PDF - Analog Devices

No de pièce LTM8078
Télécharger  LTM8078 Click to download

Taille du fichier   3665.54 Kbytes
Page   26 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description Dual 1.4A or Single 2.8A Step-Down Silent Switcher μModule Regulator

LTM8078 Fiches technique (HTML) - Analog Devices


LTM8078 Détails du produit

FEATURES
Two Complete Step-Dow Switching Power Supplies
Low Noise Silent Switcher® Architecture
CISPR22 Class B Compliant
CISPR25 Class 5 Compliant
Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
Wide Output Voltage Range: 0.8V to 10V
1.4A Continuous Output Current per Channel at
24VIN, 3.3VOUT, TA = 85°C
Multiphase Parallel Operatio to Increase Current
Selectable Switching Frequency: 300kHz to 3MHz
Compact Package (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm)
Surface Mount BGA
AEC-Q104 Qualified (LTM8078#3PP)
Automotive Productio Flow (LTM8078#3PP)
Automotive Grade Components (LTM8078#3PP)




Numéro de pièce similaire - LTM8078

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
LTM8078 AD-LTM8078 Datasheet
2Mb / 28P
Quad 40VIN, Silent Switcher 關Module Regulator with Configurable 3A Output Array
LTM8078 AD-LTM8078 Datasheet
2Mb / 28P
40VIN, Dual 500mA or Single 1A Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR μModule Regulator
LTM8078 AD-LTM8078 Datasheet
1Mb / 26P
Triple 3A, Ultralow Noise, High PSRR, Ultrafast μModule Linear Regulator with Configurable Output Array
Rev. 0
LTM8078 AD-LTM8078 Datasheet
3Mb / 32P
16VIN, 12A Ultralow Noise Silent Switcher 3 μModule Regulator
Rev. 0
LTM8078 AD-LTM8078 Datasheet
1Mb / 43P
Quad 40VIN, 3A Silent Switcher μModule Regulator with Package-Level EMI Shield
Rev. 0
More results


Description similaire - LTM8078

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Linear Technology
LT1940 LINER-LT1940 Datasheet
256Kb / 20P
Dual Monolithic 1.4A, 1.1MHz Step-Down Switching Regulator
LT3508 LINER-LT3508 Datasheet
316Kb / 24P
Dual Monolithic 1.4A Step-Down Switching Regulator
LT3508 LINER-LT3508_15 Datasheet
320Kb / 26P
Dual Monolithic 1.4A Step-Down Switching Regulator
LTM8003 LINER-LTM8003 Datasheet
401Kb / 30P
40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher 關Module Regulator
LTM8053 LINER-LTM8053 Datasheet
376Kb / 28P
40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher 關Module Regulator
logo
Analog Devices
LT8640S-2 AD-LT8640S-2 Datasheet
2Mb / 30P
42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher
LT8650S-1 AD-LT8650S-1 Datasheet
1Mb / 32P
Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher
LTC3309A AD-LTC3309A Datasheet
2Mb / 24P
5V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher
LT8642-1 AD-LT8642-1 Datasheet
1Mb / 26P
18V, 10A Synchronous Step-Down Silent Switcher
Rev. 0
LTM4710-1 AD-LTM4710-1 Datasheet
3Mb / 24P
Low VIN, Quad 8A Silent Switcher μModule Regulator
Rev. 0
More results




À propos de Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés analogiques, de signal mixte et de signal numérique (DSP) (ICS).
L'entreprise a été fondée en 1965 et a son siège à Norwood, Massachusetts.
L'ADI dessert un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les communications, les consommateurs, l'industrie, le médical et le test et la mesure.
Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des convertisseurs de données, des amplificateurs et des comparateurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation, des microcontrôleurs, des capteurs et des composants radiofréquences (RF) et des micro-ondes, entre autres.
ADI se consacre à l'innovation et à la satisfaction des clients et s'engage à fournir à ses clients des solutions fiables de haute qualité pour répondre à leurs besoins.
En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité, ADI est un leader de l'industrie des circuits intégrés analogiques et mixtes, stimulant les progrès technologiques et fournissant des solutions innovantes aux problèmes les plus difficiles du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com