Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LTM8074EY#PBF Fiches technique (PDF) - Analog Devices

LTM8074EY#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
No de pièce LTM8074EY#PBF
Télécharger  LTM8074EY#PBF Télécharger
Taille du fichier   2911.58 Kbytes
Page   24 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description 40VIN, 1.2A Silent Switcher μModule Regulator

LTM8074EY#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
LTM8074EY#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

No de pièce LTM8074EY#PBF
Télécharger  LTM8074EY#PBF Click to download

Taille du fichier   2911.58 Kbytes
Page   24 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description 40VIN, 1.2A Silent Switcher μModule Regulator

LTM8074EY#PBF Fiches technique (HTML) - Analog Devices


LTM8074EY#PBF Détails du produit

FEATURES
Low Noise Silent Switcher® Architecture
CISPR22 Class B Compliance
Wide Input Voltage Range: 3.2V to 40V
Wide Output Voltage Range: 0.8V to 12V
1.2A Continuous Output Current at 24VIN, 5VOUT,
TA = 85°C
1.75A Peak Output Current at 3.3VOUT
Selectable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
External Synchronization
Configurable as a Inverter
4mm × 4mm × 1.82mm BGA Package




Numéro de pièce similaire - LTM8074EY#PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
LTM8074 AD-LTM8074 Datasheet
2Mb / 28P
Quad 40VIN Silent Switcher 關Module Regulator with Configurable 1.2A Output Array
LTM8074 AD-LTM8074 Datasheet
1Mb / 26P
Triple 3A, Ultralow Noise, High PSRR, Ultrafast μModule Linear Regulator with Configurable Output Array
Rev. 0
LTM8074 AD-LTM8074 Datasheet
3Mb / 32P
16VIN, 12A Ultralow Noise Silent Switcher 3 μModule Regulator
Rev. 0
More results


Description similaire - LTM8074EY#PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Linear Technology
LTM8003 LINER-LTM8003 Datasheet
401Kb / 30P
40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher 關Module Regulator
LTM8053 LINER-LTM8053 Datasheet
376Kb / 28P
40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher 關Module Regulator
LTM8063 LINER-LTM8063 Datasheet
1Mb / 24P
40VIN, 2A Silent Switcher 關Module Regulator
LTM8065 LINER-LTM8065 Datasheet
1Mb / 26P
40VIN, 2.5A Silent Switcher 關Module Regulator
LTM8073 LINER-LTM8073 Datasheet
1Mb / 26P
60VIN, 3A Silent Switcher 關Module Regulator
logo
Analog Devices
LTM8051 AD-LTM8051 Datasheet
2Mb / 28P
Quad 40VIN Silent Switcher 關Module Regulator with Configurable 1.2A Output Array
LTM8060 AD-LTM8060 Datasheet
2Mb / 28P
Quad 40VIN, Silent Switcher 關Module Regulator with Configurable 3A Output Array
LT8350 AD-LT8350 Datasheet
1Mb / 24P
40VIN, 18VOUT, 6A Synchronous Buck-Boost Silent Switcher
Rev. 0
EVAL-LT8350-AZ AD-EVAL-LT8350-AZ Datasheet
1Mb / 10P
40VIN, 18VOUT, 6A Synchronous Buck‑Boost Silent Switcher®
Rev. 0
LTM4710-1 AD-LTM4710-1 Datasheet
3Mb / 24P
Low VIN, Quad 8A Silent Switcher μModule Regulator
Rev. 0
More results




À propos de Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés analogiques, de signal mixte et de signal numérique (DSP) (ICS).
L'entreprise a été fondée en 1965 et a son siège à Norwood, Massachusetts.
L'ADI dessert un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les communications, les consommateurs, l'industrie, le médical et le test et la mesure.
Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des convertisseurs de données, des amplificateurs et des comparateurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation, des microcontrôleurs, des capteurs et des composants radiofréquences (RF) et des micro-ondes, entre autres.
ADI se consacre à l'innovation et à la satisfaction des clients et s'engage à fournir à ses clients des solutions fiables de haute qualité pour répondre à leurs besoins.
En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité, ADI est un leader de l'industrie des circuits intégrés analogiques et mixtes, stimulant les progrès technologiques et fournissant des solutions innovantes aux problèmes les plus difficiles du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com