Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MP360S-1 Fiches technique (PDF) - CTS Corporation

MP360S-1 Datasheet PDF - CTS Corporation
No de pièce MP360S-1
Télécharger  MP360S-1 Télécharger
Taille du fichier   133.84 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  CTS [CTS Corporation]
Site Internet  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation
Description Quartz Crystal

MP360S-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MP360S-1 Datasheet PDF - CTS Corporation

No de pièce MP360S-1
Télécharger  MP360S-1 Click to download

Taille du fichier   133.84 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  CTS [CTS Corporation]
Site Internet  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation
Description Quartz Crystal

MP360S-1 Fiches technique (HTML) - CTS Corporation


MP360S-1 Détails du produit

DESCRIPTION
The MP crystal series offers excellent long-term stability and reliability in a proven resistanceweld metal package. The excellent shock performance makes it suitable for microprocessor, telecommunication, consumer electronic and networking applications.

FEATURES
• Standard HC-49/U Package, HC-49/U SM Package Option Available
• Stable Frequency Over Temperature and Drive Level
• Fundamental and 3rd Overtone Crystals
• Frequency Range 1.8 – 48 MHz
• Frequency Tolerance, ±45 ppm Standard
• Frequency Stability, ±50 ppm Standard
• Operating Temperature, –20°C to +70°C
• Tape & Reel Packaging Available
• RoHS/Green Compliant




Numéro de pièce similaire - MP360S-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
FIBOX Enclosing innovat...
MP36/31 FIBOX-MP36/31 Datasheet
49Kb / 2P
Mounting plate, for enclosures
19.01.2023
More results


Description similaire - MP360S-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
HC-49US ETC1-HC-49US Datasheet
216Kb / 1P
QUARTZ CRYSTAL
logo
ECS, Inc.
HC-49U ECS-HC-49U Datasheet
157Kb / 1P
QUARTZ CRYSTAL
HC-49US ECS-HC-49US Datasheet
216Kb / 1P
QUARTZ CRYSTAL
logo
Jauch Quartz Gmbh
SMQ32 JAUCH-SMQ32 Datasheet
108Kb / 2P
Quartz Crystal
SM26F JAUCH-SM26F Datasheet
79Kb / 1P
Quartz Crystal
JXE63 JAUCH-JXE63 Datasheet
67Kb / 2P
Quartz Crystal
JXE115 JAUCH-JXE115 Datasheet
65Kb / 2P
Quartz Crystal
HC49-U-SMC JAUCH-HC49-U-SMC Datasheet
151Kb / 2P
Quartz Crystal
logo
ECS, Inc.
CSM-3X ECS-CSM-3X Datasheet
601Kb / 2P
Quartz Crystal
logo
AiT Semiconductor Inc.
KSS1210 AITSEMI-KSS1210 Datasheet
220Kb / 1P
QUARTZ CRYSTAL
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com