Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MCR03EZPFX1102 Fiches technique (PDF) - Rohm

MCR03EZPFX1102 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce MCR03EZPFX1102
Télécharger  MCR03EZPFX1102 Télécharger
Taille du fichier   3716.8 Kbytes
Page   17 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description AC/DC Convertor Isolated PWM type, 12 W (12 V/1.0 A)

MCR03EZPFX1102 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MCR03EZPFX1102 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce MCR03EZPFX1102
Télécharger  MCR03EZPFX1102 Click to download

Taille du fichier   3716.8 Kbytes
Page   17 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description AC/DC Convertor Isolated PWM type, 12 W (12 V/1.0 A)

MCR03EZPFX1102 Fiches technique (HTML) - Rohm


MCR03EZPFX1102 Détails du produit

Futures
(1) Built-in 650 V SJ-FET and Start up circuit
(2) Frequency 130 kHz
(3) Corresponded W/W input voltage 90 Vac to 264 Vac
(4) Adjustable under voltage lock out by BR terminal
(5) Adjustable AC over voltage protection by ZT terminal




Numéro de pièce similaire - MCR03EZPFX1102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
MCR03EZPFX100 ROHM-MCR03EZPFX100 Datasheet
149Kb / 7P
Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPFX100 ROHM-MCR03EZPFX100 Datasheet
143Kb / 7P
Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPFX100 ROHM-MCR03EZPFX100 Datasheet
143Kb / 7P
Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPFX100 ROHM-MCR03EZPFX100 Datasheet
143Kb / 7P
Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPFX100 ROHM-MCR03EZPFX100 Datasheet
149Kb / 7P
Thick Film Chip Resistors
More results


Description similaire - MCR03EZPFX1102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Bel Fuse Inc.
0RCY-60T BEL-0RCY-60T Datasheet
433Kb / 12P
ISOLATED DC/DC CONVERTERS 48 V Input 1.2 V - 3.3 V/15 A, 5 V/12 A, 12 V/5 A Output, 1/8 Brick
0RQB-C5T BEL-0RQB-C5T Datasheet
466Kb / 12P
ISOLATED DC/DC CONVERTERS 48 V Input 12 V/12 A, 3.3 V/46 A, 5 V/30 A, 1.2 V - 2.5 V/50 A
XRAH-12FXX0 BEL-XRAH-12FXX0 Datasheet
242Kb / 9P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 3.0 V-5.5 V Input 1.0 V-3.3 V/12 A Output
logo
Texas Instruments
PTEA404120 TI-PTEA404120 Datasheet
345Kb / 14P
50-W, 48-V INPUT, 12-V OUTPUT, ISOLATED DC/DC CONVERTER
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
PS-DA0211-01 POWER-SYSTEMS-PS-DA0211-01 Datasheet
336Kb / 4P
DC-AC INVERTER UNIT 12 W DUAL OUTPUTS
PS-DA0211-04 POWER-SYSTEMS-PS-DA0211-04 Datasheet
230Kb / 4P
DC-AC INVERTER UNIT 12 W DUAL OUTPUTS
PS-DA0245-01 POWER-SYSTEMS-PS-DA0245-01 Datasheet
269Kb / 4P
DC-AC INVERTER UNIT 12 W DUAL OUTPUTS
logo
Artesyn Technologies
SMT05E-12W3V3J ARTESYN-SMT05E-12W3V3J_15 Datasheet
527Kb / 3P
12 V Non-Isolated DC-DC Converters
logo
Rohm
BM2PXX1W-Z ROHM-BM2PXX1W-Z Datasheet
1Mb / 32P
AC/DC Convertor IC Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
20.May.2022 Rev.002
logo
Advantech Co., Ltd.
BB-SMI6B-12-4-P5 ADVANTECH-BB-SMI6B-12-4-P5 Datasheet
586Kb / 2P
AC-DC Power Supply 6W, 12 V, 0.5 A
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com