Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

9512200 Fiches technique (PDF) - KNIPEX

9512200 Datasheet PDF - KNIPEX
No de pièce 9512200
Télécharger  9512200 Télécharger
Taille du fichier   128.37 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KNIPEX [KNIPEX]
Site Internet  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Description Tesoura para cabos elétricos Com gume duplo

9512200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
9512200 Datasheet PDF - KNIPEX

No de pièce 9512200
Télécharger  9512200 Click to download

Taille du fichier   128.37 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KNIPEX [KNIPEX]
Site Internet  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Description Tesoura para cabos elétricos Com gume duplo

9512200 Fiches technique (HTML) - KNIPEX


9512200 Détails du produit

Artigo nº 95 12 200
EAN 4003773047834
Tesoura brunido
Cabos com capas multicomponentes
Peso 324 g
Dimensões 200 x 123 x 21 mm




Numéro de pièce similaire - 9512200

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KNIPEX
9512225 KNIPEX-9512225 Datasheet
78Kb / 1P
Pinch guard fitted for safe work
04.02.2024
More results


Description similaire - 9512200

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Dallas Semiconductor
DS9097E DALLAS-DS9097E Datasheet
75Kb / 2P
COM Port Adapter
logo
Axiomtek Co., Ltd.
CAPA831 AXIOMTEK-CAPA831 Datasheet
283Kb / 1P
4 COM ports
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
CMS38606 LSTD-CMS38606 Datasheet
321Kb / 3P
Antena omnidirecional para montagem em teto 380 a 960 MHz/1395 a 6000 MHz
logo
PHOENIX CONTACT
1511792 PHOENIX-1511792 Datasheet
76Kb / 3P
Sensor/actuator box - SACB-6-SH PARA
logo
Pentair plc. All rights...
460I PENTAIR-460I Datasheet
269Kb / 2P
TRES CONFIGURACIONES B횁SICAS PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR
logo
VIA Technologies, Inc.
COME-9X90 VIA-COME-9X90 Datasheet
946Kb / 3P
COM Express Modules
logo
Maxim Integrated Produc...
DS9097 MAXIM-DS9097 Datasheet
183Kb / 3P
COM Port Adapter
8/09
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com