Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

8113250 Fiches technique (PDF) - KNIPEX

8113250 Datasheet PDF - KNIPEX
No de pièce 8113250
Télécharger  8113250 Télécharger
Taille du fichier   521.34 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  KNIPEX [KNIPEX]
Site Internet  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Description Siphon and Connector Pliers

8113250 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
8113250 Datasheet PDF - KNIPEX

No de pièce 8113250
Télécharger  8113250 Click to download

Taille du fichier   521.34 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  KNIPEX [KNIPEX]
Site Internet  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Description Siphon and Connector Pliers

8113250 Fiches technique (HTML) - KNIPEX


8113250 Détails du produit

General
Article No. 81 13 250
EAN 4003773078494
Pliers chrome-plated
Head chrome-plated
Handles with non-slip plastic coating
Weight 345 g
Dimensions 250 x 60 x 17 mm
Standard DIN ISO 8976
Reach no
RohS no




Numéro de pièce similaire - 8113250

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sealevel Systems, Inc.
8113 SEALEVEL-8113 Datasheet
440Kb / 2P
USB to 4 Isolated Inputs Digital Interface Adapter
logo
Keystone Electronics Co...
8113 KEYSTONE-8113 Datasheet
279Kb / 1P
METAL CABLE CLAMPS
31-07 20th
logo
Sealevel Systems, Inc.
8113-KT SEALEVEL-8113-KT Datasheet
753Kb / 2P
USB to 4 Isolated Inputs Digital Interface Adapter
logo
Bourns Electronic Solut...
8113-RC BOURNS-8113-RC Datasheet
103Kb / 1P
Common Mode Inductors (with Optional Header) Dielectric strength: 1500 Vrms
logo
FIBOX Enclosing innovat...
8113020 FIBOX-8113020 Datasheet
66Kb / 2P
Cabinet, PC, Smoked transparent door
11.01.2023
More results


Description similaire - 8113250

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
26703 ETC2-26703 Datasheet
394Kb / 5P
Combination pliers Basic
382-0214 ETC2-382-0214 Datasheet
139Kb / 2P
Pliers
R220CV ETC2-R220CV Datasheet
63Kb / 1P
TONGUE AND GROOVE SPRING LOADED PLIERS
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-INC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-INC-6 Datasheet
95Kb / 3P
Crimping pliers for insulated cable lugs and connectors
CRIMPFOX-RCI-6-M PHOENIX-CRIMPFOX-RCI-6-M Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers for cable lugs and connectors
SF-Z0008 PHOENIX-SF-Z0008 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0009 PHOENIX-SF-Z0009 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0029 PHOENIX-SF-Z0029 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers
RC-Z2504 PHOENIX-RC-Z2504 Datasheet
45Kb / 2P
Crimping pliers
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-FK-R-STRIPPER PF-VAZ-FK-R-STRIPPER Datasheet
102Kb / 1P
Stripping pliers
2009-03-11
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com