| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BF38T4L024 Fiches technique (PDF) - LOVATO Electric S.p.A. |
BF38T4L024 Datasheet (PDF) |
|
Télécharger Fiches technique |
| No de pièce | BF38T4L024 |
| Télécharger | BF38T4L024 Click to download |
| Taille du fichier | 204.08 Kbytes |
| Page | 6 Pages |
| Fabricant | LOVATO [LOVATO Electric S.p.A.] |
| Site Internet | https://www.lovatoelectric.com/gl_en/ |
| Logo | |
| Description | FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 56A, DC COIL LOW CONSUMPTION, 24VDC |
BF38T4L024 Fiches technique (HTML) - LOVATO Electric S.p.A. |
Numéro de pièce similaire - BF38T4L024 |
|
Description similaire - BF38T4L024 |
|
Lien URL |
| ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Lien vers la fiche technique | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |