| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
8103774 Fiches technique (PDF) - ledxon GmbH |
8103774 Datasheet (PDF) |
|
Télécharger Fiches technique |
| No de pièce | 8103774 |
| Télécharger | 8103774 Click to download |
| Taille du fichier | 135.61 Kbytes |
| Page | 5 Pages |
| Fabricant | LEDXON [ledxon GmbH] |
| Site Internet | https://www.ledxon.de/en |
| Logo | |
| Description | Recessed spotlight ESP1-S10, 8,4W 668lm CRI90 1800K-4000K 25° black DALI |
8103774 Fiches technique (HTML) - ledxon GmbH |
Numéro de pièce similaire - 8103774 |
|
Description similaire - 8103774 |
|
Lien URL |
| ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Lien vers la fiche technique | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |