Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

50103PI Fiches technique (PDF) - Philex Electronic Ltd.

50103PI Datasheet PDF - Philex Electronic Ltd.
No de pièce 50103PI
Télécharger  50103PI Télécharger
Taille du fichier   829.33 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  PHILEX [Philex Electronic Ltd.]
Site Internet  https://www.philex.com/
Logo PHILEX - Philex Electronic Ltd.
Description RJ45 CAT 6 Ethernet Patch Lead

50103PI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
50103PI Datasheet PDF - Philex Electronic Ltd.

No de pièce 50103PI
Télécharger  50103PI Click to download

Taille du fichier   829.33 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  PHILEX [Philex Electronic Ltd.]
Site Internet  https://www.philex.com/
Logo PHILEX - Philex Electronic Ltd.
Description RJ45 CAT 6 Ethernet Patch Lead

50103PI Fiches technique (HTML) - Philex Electronic Ltd.


50103PI Détails du produit

Features
• Supports 250MHz bandwidth and
1Gbps high speed data transmission
• LSZH, 32AWG CAT6 cable
• Conforms to ANSI/TIA-568-C.2 and
ISO/IEC 11801 standard




Numéro de pièce similaire - 50103PI

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Ashcroft, Inc.
50103CC02T-XCF6B ASHCROFT-50103CC02T-XCF6B Datasheet
670Kb / 5P
102/103, 202/203, 302/303 Flanged Diaphragm Seal
RevD_02-17-21
50103CC02T-XCFAW ASHCROFT-50103CC02T-XCFAW Datasheet
670Kb / 5P
102/103, 202/203, 302/303 Flanged Diaphragm Seal
RevD_02-17-21
50103CC02T-XCFCD-5 ASHCROFT-50103CC02T-XCFCD-5 Datasheet
670Kb / 5P
102/103, 202/203, 302/303 Flanged Diaphragm Seal
RevD_02-17-21
50103CC02T-XCFDB ASHCROFT-50103CC02T-XCFDB Datasheet
670Kb / 5P
102/103, 202/203, 302/303 Flanged Diaphragm Seal
RevD_02-17-21
50103CC02T-XCFDK ASHCROFT-50103CC02T-XCFDK Datasheet
670Kb / 5P
102/103, 202/203, 302/303 Flanged Diaphragm Seal
RevD_02-17-21
More results


Description similaire - 50103PI

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Assmann Electronics Inc...
A-MCSSP60005-B-R ASSMANN-A-MCSSP60005-B-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60005-G-R ASSMANN-A-MCSSP60005-G-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60030-G-R ASSMANN-A-MCSSP60030-G-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60050-R ASSMANN-A-MCSSP60050-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60070-B-R ASSMANN-A-MCSSP60070-B-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60070-R ASSMANN-A-MCSSP60070-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60100-B-R ASSMANN-A-MCSSP60100-B-R Datasheet
67Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCSSP60200-R-R ASSMANN-A-MCSSP60200-R-R Datasheet
61Kb / 1P
CAT.6 SFTP PATCH CABLE
A-MCU60005-G-R ASSMANN-A-MCU60005-G-R Datasheet
59Kb / 1P
CAT.6 UTP PATCH CABLE
logo
List of Unclassifed Man...
PS11001 ETC1-PS11001 Datasheet
254Kb / 3P
Patch Lead - CAT 5E
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com