Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STP3415 Fiches technique (PDF) - Semtron Microtech Corporation

STP3415 Datasheet PDF - Semtron Microtech Corporation
No de pièce STP3415
Télécharger  STP3415 Télécharger
Taille du fichier   382.46 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  SEMTRON [Semtron Microtech Corporation]
Site Internet  https://www.semtron-micro.com/
Logo SEMTRON - Semtron Microtech Corporation
Description -20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

STP3415 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STP3415 Datasheet PDF - Semtron Microtech Corporation

No de pièce STP3415
Télécharger  STP3415 Click to download

Taille du fichier   382.46 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  SEMTRON [Semtron Microtech Corporation]
Site Internet  https://www.semtron-micro.com/
Logo SEMTRON - Semtron Microtech Corporation
Description -20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

STP3415 Fiches technique (HTML) - Semtron Microtech Corporation


STP3415 Détails du produit

■DESCRIPTION
The STP3415 is the P-Channel logic enhancement
mode power field effect transistor is produced using
high cell density. advanced trench technology to
provide excellent RDS(ON).low gate charge and
operation with gate voltage as 1.5V
This device is suitable for use as a load switch or in
applications.
■FEATURE
 -20V/-4.0A, RDS(ON) =44mΩ(typ.)@VGS =-4.5V
 -20V/-4.0A, RDS(ON) =53mΩ(typ.)@VGS =-2.5V
 -20V/-2.0A, RDS(ON) =66mΩ(typ.)@VGS =-1.8V
 -20V/-1.0A, RDS(ON) =85mΩ(typ.)@VGS =-1.5V
 Super high density cell design for extremely low
RDS(ON)
 Exceptional on-resistance and Maximum DC
current capability
■APPLICATIONS
 Cellular/Portable
 Load Switch




Numéro de pièce similaire - STP3415

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nanjing International G...
STP3415 DGNJDZ-STP3415 Datasheet
558Kb / 6P
-20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Description similaire - STP3415

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZXM62P02E6 ZETEX-ZXM62P02E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXM64P02X ZETEX-ZXM64P02X Datasheet
205Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2301 TSC-TSM2301 Datasheet
169Kb / 5P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA63P02 PANJIT-PJA63P02 Datasheet
204Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2301ALT1G LRC-LP2301ALT1G_15 Datasheet
1Mb / 5P
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP21D0UT DIODES-DMP21D0UT_15 Datasheet
170Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP22D4UFA DIODES-DMP22D4UFA_15 Datasheet
159Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Pan Jit International I...
PJA3415 PANJIT-PJA3415 Datasheet
227Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJA3415A PANJIT-PJA3415A Datasheet
298Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJS6415 PANJIT-PJS6415 Datasheet
297Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com