Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

4103000 Fiches technique (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

4103000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No de pièce 4103000
Télécharger  4103000 Télécharger
Taille du fichier   189.27 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-TMA Bushing M3 for heatsinks

4103000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
4103000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 4103000
Télécharger  4103000 Click to download

Taille du fichier   189.27 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-TMA Bushing M3 for heatsinks

4103000 Fiches technique (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


4103000 Détails du produit

General Information:
Operating Temperature -20 °C up to +160 °C
Storage Conditions (in original
packaging) 5 °C up to 35 °C; < 75 %
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Packaging Bulk




Numéro de pièce similaire - 4103000

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Walther-Werke
410304 WALTHER-410304 Datasheet
437Kb / 4P
Channel installation sockets IP 44
410306 WALTHER-410306 Datasheet
437Kb / 4P
Channel installation sockets IP 44
logo
Philips Lighting N.V
41030660 PHILIPSLIGHTING-41030660 Datasheet
159Kb / 5P
Halogen reflector
Sunday 2nd March, 2014
logo
Walther-Werke
410309 WALTHER-410309 Datasheet
437Kb / 4P
Channel installation sockets IP 44
More results


Description similaire - 4103000

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Astec America, Inc
APA501-80-001 ASTEC-APA501-80-001 Datasheet
1Mb / 2P
Heatsinks and Accessories
logo
Ohmite Mfg. Co.
DV-T263-101E OHMITE-DV-T263-101E Datasheet
104Kb / 1P
D Series Heatsinks
EV-T220-38E OHMITE-EV-T220-38E Datasheet
269Kb / 1P
E Series Heatsinks
RA-T2X-25E OHMITE-RA-T2X-25E Datasheet
311Kb / 1P
F and R Series Heatsinks
WA-T220-101E OHMITE-WA-T220-101E Datasheet
197Kb / 1P
W Series Heatsinks
logo
Dialight Corporation
LKHS9 DIALIGHT-LKHS9 Datasheet
63Kb / 1P
LKHS LINKLED HEATSINKS
logo
Ohmite Mfg. Co.
SV-LED OHMITE-SV-LED Datasheet
267Kb / 1P
Heatsinks For Power LED Modules
SINK-SVLED OHMITE-SINK-SVLED Datasheet
267Kb / 1P
Heatsinks For Power LED Modules
HS-SERIES OHMITE-HS-SERIES Datasheet
395Kb / 2P
Heatsinks for Arcol Resistors
logo
Recom International Pow...
R-78HB RECOM-R-78HB_17 Datasheet
495Kb / 4P
Efficiency up to 93%, no need for heatsinks
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com