Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

P2TC0402D1000FNTF99 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

P2TC0402D1000FNTF99 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce P2TC0402D1000FNTF99
Télécharger  P2TC0402D1000FNTF99 Télécharger
Taille du fichier   126.15 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors

P2TC0402D1000FNTF99 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
P2TC0402D1000FNTF99 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce P2TC0402D1000FNTF99
Télécharger  P2TC0402D1000FNTF99 Click to download

Taille du fichier   126.15 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors

P2TC0402D1000FNTF99 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


P2TC0402D1000FNTF99 Détails du produit

FEATURES
• Load life stability 0.05 % typical at 2000 h
at 70 °C under Pn
• Low temperature coefficient: ± 2 ppm/°C
(-55 °C; +155 °C)
• Very low noise < -35 dB and voltage coefficient
< 0.01 ppm/V
• Wide resistance range: 100 Ω to 3.05 MΩ
depending on size
• Tolerances to ± 0.01 %
• Termination: thin film technology
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Numéro de pièce similaire - P2TC0402D1000FNTF99

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
P2TC0402D1000PNTA VISHAY-P2TC0402D1000PNTA Datasheet
135Kb / 8P
High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors
16-Sep-2019
More results


Description similaire - P2TC0402D1000FNTF99

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
PLT VISHAY-PLT Datasheet
118Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
P0603H2002BBT VISHAY-P0603H2002BBT Datasheet
144Kb / 10P
High Precision Wraparound - Wide Ohmic Value Range Thin Film Chip Resistors
19-Nov-13
PATT VISHAY-PATT_15 Datasheet
92Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
PLTT VISHAY-PLTT Datasheet
101Kb / 4P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
01-Jun-15
PLTU VISHAY-PLTU Datasheet
130Kb / 3P
Ultra Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 2 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
24-Aug-16
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
TA06 WALSIN-TA06 Datasheet
574Kb / 9P
High Precision Thin Film Chip Resistors
WFXXF_Q WALSIN-WFXXF_Q Datasheet
1Mb / 10P
High Precision Thin Film Chip Resistors
WFXXT WALSIN-WFXXT Datasheet
1Mb / 10P
High Precision Thin Film Chip Resistors
logo
Vishay Siliconix
PLTT VISHAY-PLTT_V01 Datasheet
137Kb / 5P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
16-Mar-2021
RV VISHAY-RV_V01 Datasheet
103Kb / 5P
High Precision Wraparound Thin Film Chip Resistors
04-Oct-2021
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com