Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

G25CT Fiches technique (PDF) - XP Power Limited

G25CT Datasheet PDF - XP Power Limited
No de pièce G25CT
Télécharger  G25CT Télécharger
Taille du fichier   2567.05 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  XPPOWER [XP Power Limited]
Site Internet  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Description DC-HVDC C ONVERTER

G25CT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
G25CT Datasheet PDF - XP Power Limited

No de pièce G25CT
Télécharger  G25CT Click to download

Taille du fichier   2567.05 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  XPPOWER [XP Power Limited]
Site Internet  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Description DC-HVDC C ONVERTER

G25CT Fiches technique (HTML) - XP Power Limited


G25CT Détails du produit

Features
• Output Voltages from 100V to 6kV
• Output Voltage Proportional to Input
• Low Turn-on Voltage 0.7VDC
• Input to Output Isolation
• Dual Output Models
• No Minimum Load
• 3 Year Warranty

Typical Applications
• Mass Spectrometry
• Electrostatic Chucks
• Electrophoresis
• Capacitor Charging
• Particle Counter
• Ignition/Spark
• Sustaining Ion Pumps




Numéro de pièce similaire - G25CT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Powerbox
G25CT POWERBOX-G25CT Datasheet
564Kb / 3P
1.5-10 WATTS SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
XP Power Limited
G25CT XPPOWER-G25CT Datasheet
716Kb / 10P
ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
More results


Description similaire - G25CT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Emerson Network Power
SIL15C EMERSON-NETWORKPOWER-SIL15C Datasheet
204Kb / 3P
DC-DC CONVERTERS C Class Non-isolated
logo
List of Unclassifed Man...
EFRG-P2657H ETC2-EFRG-P2657H Datasheet
336Kb / 2P
1U HVDC 650W Server Power Supply
logo
Murata Power Solutions ...
D1U54-HD-1200-12-HA4C MURATA-PS-D1U54-HD-1200-12-HA4C Datasheet
452Kb / 8P
54mm 1U Front End HVDC Power Supply Converter
logo
XP Power Limited
HRL30 XPPOWER-HRL30 Datasheet
431Kb / 6P
DC-HVDC Converter
logo
ETA-USA
ZWF360 ETA-USA-ZWF360 Datasheet
1Mb / 4P
360W A C/DC
logo
XP Power Limited
IAB01 XPPOWER-IAB01 Datasheet
2Mb / 5P
DC-DC C ONVERTER
19 July 2022
IEB01 XPPOWER-IEB01 Datasheet
1Mb / 5P
DC-DC C ONVERTER
20 July 2022
IVB01 XPPOWER-IVB01 Datasheet
2Mb / 5P
DC-DC C ONVERTER
19 July 2022
JMR03 XPPOWER-JMR03 Datasheet
1Mb / 5P
DC-DC C ONVERTER
10 March 2022
IES01 XPPOWER-IES01_V01 Datasheet
2Mb / 6P
DC-DC C ONVERTER
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com