Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1552082 Fiches technique (PDF) - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

1552082 Datasheet PDF - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
No de pièce 1552082
Télécharger  1552082 Télécharger
Taille du fichier   142.71 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  GEDORE [GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.gedore.com/
Logo GEDORE - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Description VDE Stripping pliers STRIP with insulating sleeves

1552082 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1552082 Datasheet PDF - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

No de pièce 1552082
Télécharger  1552082 Click to download

Taille du fichier   142.71 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  GEDORE [GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.gedore.com/
Logo GEDORE - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Description VDE Stripping pliers STRIP with insulating sleeves

1552082 Fiches technique (HTML) - GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG


1552082 Détails du produit

Article description
• Self-adjusting, for wires 0.5 -5.0 mm²
• V-shaped cutting jaws for stripping the plastic insulation of single-and multi-core conductors
• GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
• Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900




Numéro de pièce similaire - 1552082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
3M Electronics
155208-2200-RA 3M-155208-2200-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155208-2200-RA-WX 3M-155208-2200-RA-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155208-2200-RB 3M-155208-2200-RB Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155208-2200-RB-WX 3M-155208-2200-RB-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155208-2300-RA 3M-155208-2300-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
More results


Description similaire - 1552082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
D00634 ETC2-D00634 Datasheet
33Kb / 1P
VDE Snipe Nose Pliers
logo
PHOENIX CONTACT
UNIFOX-C-VDE-M PHOENIX-UNIFOX-C-VDE-M Datasheet
53Kb / 2P
UNIFOX ... VDE-insulated combination pliers in straight and angled versions
WIREFOX-10-VDE PHOENIX-WIREFOX-10-VDE Datasheet
49Kb / 2P
Stripping pliers, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm짼, VDE-tested
WIREFOX-10-VDE-DB PHOENIX-WIREFOX-10-VDE-DB Datasheet
53Kb / 2P
Stripping pliers, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm짼, VDE-tested, type of packaging: with holder for sales display (backcard)
1207637 PHOENIX-1207637 Datasheet
49Kb / 2P
Stripping pliers - QUICK WIREFOX 6 SC
1212366 PHOENIX-1212366 Datasheet
49Kb / 2P
Stripping tool - WIREFOX 10 VDE
1212529 PHOENIX-1212529 Datasheet
48Kb / 2P
Pointed pliers - UNIFOX-PE VDE
2744636 PHOENIX-2744636 Datasheet
59Kb / 3P
Stripping tool - PSM-STRIP-KNIFEBLOCK
09/12/2020
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-FK-R-STRIPPER PF-VAZ-FK-R-STRIPPER Datasheet
102Kb / 1P
Stripping pliers
2009-03-11
logo
Lapp.
21920005 LAPP-21920005 Datasheet
138Kb / 2P
UNIVERSAL STRIP STRIPPING TOOL
09.11.2018
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com