Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HZS12A3L Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

HZS12A3L Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce HZS12A3L
Télécharger  HZS12A3L Télécharger
Taille du fichier   159.61 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application

HZS12A3L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HZS12A3L Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce HZS12A3L
Télécharger  HZS12A3L Click to download

Taille du fichier   159.61 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application

HZS12A3L Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


HZS12A3L Détails du produit

Features
• Diode noise level of this series is approximately 1/3-1/10 lower than the HZ series.
• Low leakage, low zener impedance and maximum power dissipation of 400 mW are ideally suited for stabilized
power supply, etc.
• Wide voltage range from 5.2 V through 38 V of zener voltage provide flexible application.
• Suitable for 5mm-pitch high speed automatic insertion.




Numéro de pièce similaire - HZS12A3L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
HZS12A3 RENESAS-HZS12A3 Datasheet
56Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Stabilized Power Supply
More results


Description similaire - HZS12A3L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
HZ12C3L RENESAS-HZ12C3L Datasheet
52Kb / 6P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Low Noise Application
Rev.2.00 Mar.11.2004
HZS-LL RENESAS-HZS-LL Datasheet
67Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
Rev.2.00 Jan.06.2004
logo
Hitachi Semiconductor
HZ-LL HITACHI-HZ-LL Datasheet
20Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
logo
Renesas Technology Corp
HZ-LL RENESAS-HZ-LL Datasheet
49Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
HZU-LL RENESAS-HZU-LL Datasheet
87Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
HZS-L RENESAS-HZS-L Datasheet
74Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Low Noise Application
HZU-L RENESAS-HZU-L Datasheet
77Kb / 6P
Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4099 SEMTECH_ELEC-1N4099 Datasheet
212Kb / 3P
SILICON PLANAR LOW NOISE ZENER DIODES
logo
Renesas Technology Corp
HZU3ALLTRF-E RENESAS-HZU3ALLTRF-E Datasheet
183Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4617 VISHAY-MMBZ4617 Datasheet
29Kb / 2P
Silicon Planar Low Noise Zener Diodes.
01-May-02
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com