Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

74272140 Fiches technique (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74272140 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No de pièce 74272140
Télécharger  74272140 Télécharger
Taille du fichier   1631.12 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology

74272140 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
74272140 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 74272140
Télécharger  74272140 Click to download

Taille du fichier   1631.12 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology

74272140 Fiches technique (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74272140 Détails du produit

General Information:
Temperature during mounting
process +15 °C up to +35 °C
Operating Temperature -50 °C up to +105 °C
Storage Conditions (in original
packaging) up to 40 °C; < 75 % rH
Storage Conditions (for single
parts) 15 °C up to + 35 °C; 45 % up to 65 %




Numéro de pièce similaire - 74272140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74272140S WURTH-74272140S Datasheet
1Mb / 8P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
002.000
More results


Description similaire - 74272140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74271111 WURTH-74271111 Datasheet
440Kb / 4P
STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
74272211 WURTH-74272211 Datasheet
329Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74272142 WURTH-74272142 Datasheet
325Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74272221 WURTH-74272221 Datasheet
329Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.000
74271251S WURTH-74271251S Datasheet
263Kb / 4P
WE-STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272132 WURTH-74272132 Datasheet
361Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.000
74272131 WURTH-74272131 Datasheet
786Kb / 6P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272151 WURTH-74272151 Datasheet
472Kb / 5P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.003
74272222 WURTH-74272222 Datasheet
959Kb / 6P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272251 WURTH-74272251 Datasheet
468Kb / 5P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.003
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com