Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FHAS101 Fiches technique (PDF) - Littelfuse

FHAS101 Datasheet PDF - Littelfuse
No de pièce FHAS101
Télécharger  FHAS101 Télécharger
Taille du fichier   302.76 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 32V WATERPROOF IN-LINE BLADE FUSE HOLDER

FHAS101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FHAS101 Datasheet PDF - Littelfuse

No de pièce FHAS101
Télécharger  FHAS101 Click to download

Taille du fichier   302.76 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 32V WATERPROOF IN-LINE BLADE FUSE HOLDER

FHAS101 Fiches technique (HTML) - Littelfuse


FHAS101 Détails du produit

• Compatible with ATO® blade-style fuses up to 20 or 30 amps (sold separately)
• Silicone seals create a dust-tight, waterproof fuse
holder with an IP67 rating
• Black PC fuse holder housing and cover with a UL V-2 flammability rating
• Two 8” red GXL wire leads enable simple in-line fuse installation
• Tinned copper wire provides corrosion resistance while
maintaining performance
• Available with 12 AWG or 14 AWG wire to accommodate different applications




Numéro de pièce similaire - FHAS101

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TOKYO SEIMITSU CO., LTD
FHA ACCRETECH-FHA Datasheet
660Kb / 1P
E xcellent Resistance in the Severe Envir onments
logo
List of Unclassifed Man...
FHA-M3-10 ETC-FHA-M3-10 Datasheet
5Mb / 36P
SELF-CLINCHING STUDS AND PINS
logo
LEMO Connectors
FHA.MH.03C.XLZT56N LEMO-FHA.MH.03C.XLZT56N Datasheet
67Kb / 3P
Plug - Straight
FHA.MH.03C.XLZT76N LEMO-FHA.MH.03C.XLZT76N Datasheet
67Kb / 3P
Plug - Straight
FHA.MH.03E.XLZT76N LEMO-FHA.MH.03E.XLZT76N Datasheet
66Kb / 2P
Plug - Straight
More results


Description similaire - FHAS101

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
04980921GXM5 LITTELFUSE-04980921GXM5_V01 Datasheet
146Kb / 1P
MIDI 498 IL SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
080421-A
0FHA0200Z LITTELFUSE-0FHA0200Z Datasheet
126Kb / 1P
ATO짰 ADD-A-CIRCUIT짰 SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
2021
0FHP0001Z LITTELFUSE-0FHP0001Z Datasheet
193Kb / 1P
GLASS FHP 32V IN-LINE BAYONET KNOB GLASS FUSE HOLDER
2021
0FNY0001ZXJ LITTELFUSE-0FNY0001ZXJ Datasheet
157Kb / 1P
GLASS FNY SERIES 32V IN-LINE GLASS FUSE HOLDER
2021
277 LITTELFUSE-277 Datasheet
179Kb / 1P
277 IN-LINE SERIES 32V 20A IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2022
ATOFHA LITTELFUSE-ATOFHA Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FHA SERIES 32V IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
ATOFKH LITTELFUSE-ATOFKH Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FKH SERIES 32V BLADE FUSE HOLDER
2021
MAXIMAH LITTELFUSE-MAXIMAH Datasheet
277Kb / 1P
IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
MINIFHM LITTELFUSE-MINIFHM Datasheet
347Kb / 2P
MINI짰 FHM SERIES 32-58V IN-LINE WATERPROOF BLADE FUSE HOLDER
2021
SEALEDMINI LITTELFUSE-SEALEDMINI Datasheet
185Kb / 1P
SEALED MINI짰 SERIES 32V WATERPROOF IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
More results




À propos de Littelfuse


Littelfuse est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection et de contrôle de circuit.
L'entreprise a été fondée en 1927 et a son siège à Chicago, Illinois.
Littelfuse fournit une large gamme de produits, y compris les fusibles, les dispositifs de protection et de contrôle et les produits polymères.
Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Littelfuse est connu pour son expertise en matière de protection des circuits et de la technologie de contrôle et sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables à ses clients.
La société possède des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs exigences et besoins spécifiques.
En plus de son entreprise principale, Littelfuse fournit également des solutions pour les marchés des énergies renouvelables et des centres de données.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com