Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FMSMA1009 Fiches technique (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSMA1009 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
No de pièce FMSMA1009
Télécharger  FMSMA1009 Télécharger
Taille du fichier   436.04 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Site Internet  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Description 1800-1900 MHz, 3 dBi, Stamped Metal DECT Embedded Antenna

FMSMA1009 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FMSMA1009 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

No de pièce FMSMA1009
Télécharger  FMSMA1009 Click to download

Taille du fichier   436.04 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Site Internet  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Description 1800-1900 MHz, 3 dBi, Stamped Metal DECT Embedded Antenna

FMSMA1009 Fiches technique (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSMA1009 Détails du produit

Features:
• High Efficiency
• Isotropic radiation patterns
• Linear polarization
• Ultra-Compact design
• Low loss material - Bare CP wire
• Extended operating
temperatures
• On board mount
• Frequency stabilization
• Single piece for easy buy




Numéro de pièce similaire - FMSMA1009

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infinite Electronics In...
FMSMA1009-50PK FAIRVIEW-FMSMA1009-50PK Datasheet
438Kb / 3P
1880-1900 MHz, 3 dBi, Stamped Metal DECT Embedded Antenna-50 Pack
A
More results


Description similaire - FMSMA1009

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51064 PASTERNACK-PE51064 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 2500 MHz, 3 dBi
PE51121 PASTERNACK-PE51121 Datasheet
134Kb / 1P
High Performance Vertical Omni Antenna 1900-2500 MHz 3.5 dBi
PE51122 PASTERNACK-PE51122 Datasheet
414Kb / 1P
High Performance Vertical Omni Antenna 1900-2500 MHz 3.5 dBi
logo
Laird Tech Smart Techno...
IF1900 LSTD-IF1900 Datasheet
780Kb / 1P
1900 MHz MicroSphere Antenna
logo
World Produts Inc.
WPANT10039 WPI-WPANT10039 Datasheet
65Kb / 2P
915 MHz Stamped Metal Embedded Antenna
WPANT10071 WPI-WPANT10071 Datasheet
285Kb / 5P
900 MHz ISM band Stamped Metal Embedded Antenna
logo
Taoglas antenna solutio...
PC27.07.0100A TAOGLAS-PC27.07.0100A_18 Datasheet
569Kb / 11P
TheStripe??850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GSM PCB Antenna
logo
AVX Corporation
1000418 AVX-1000418 Datasheet
714Kb / 5P
WLAN BT Zigbee Embedded Stamped Metal Antenna
9/27/2021
1001388 AVX-1001388 Datasheet
1Mb / 8P
5 GHz Single Band Stamped Metal Embedded Antenna
10/4/2019
1002295 AVX-1002295 Datasheet
1,006Kb / 7P
Wi-Fi/BT Single Band Stamped Metal Embedded Antenna
9/27/2021
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com