Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1532514 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

1532514 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 1532514
Télécharger  1532514 Télécharger
Taille du fichier   308.67 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description MC 1,5/13-GU-3,81 P19 THR - PCB header

1532514 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1532514 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1532514
Télécharger  1532514 Click to download

Taille du fichier   308.67 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description MC 1,5/13-GU-3,81 P19 THR - PCB header

1532514 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


1532514 Détails du produit

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of
positions: 13, product range: MC 1,5/..-GU-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering, pin
layout: Linear pinning, solder pin [P]: 1.9 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in
system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without,
mounting method: without, type of packaging: Box packaging




Numéro de pièce similaire - 1532514

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1532511 PHOENIX-1532511 Datasheet
308Kb / 9P
MC 1,5/16-GU-3,81 P19 THR - PCB header
1532512 PHOENIX-1532512 Datasheet
308Kb / 9P
MC 1,5/15-GU-3,81 P19 THR - PCB header
1532513 PHOENIX-1532513 Datasheet
308Kb / 9P
MC 1,5/14-GU-3,81 P19 THR - PCB header
1532515 PHOENIX-1532515 Datasheet
309Kb / 9P
MC 1,5/12-GU-3,81 P19 THR - PCB header
1532516 PHOENIX-1532516 Datasheet
309Kb / 9P
MC 1,5/11-GU-3,81 P19 THR - PCB header
More results


Description similaire - 1532514

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1803387 PHOENIX-1803387 Datasheet
147Kb / 5P
MC 1,5/13-G-3,81
1813305 PHOENIX-1813305 Datasheet
103Kb / 7P
Feed-through header - MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR CP2
1827897 PHOENIX-1827897 Datasheet
977Kb / 19P
PCB header - MC 1,5/ 5-GF-3,81
Jul 20, 2022
1827907 PHOENIX-1827907 Datasheet
977Kb / 19P
PCB header - MC 1,5/ 6-GF-3,81
Jul 20, 2022
1827884 PHOENIX-1827884 Datasheet
957Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 4-GF-3,81
Jul 21, 2022
1827923 PHOENIX-1827923 Datasheet
958Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 8-GF-3,81
Jul 21, 2022
1788563 PHOENIX-1788563 Datasheet
790Kb / 16P
PCB header - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 THR
Nov 30, 2022
1829124 PHOENIX-1829124 Datasheet
624Kb / 11P
PCB header - MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR
Jan 3, 2023
1782381 PHOENIX-1782381 Datasheet
630Kb / 11P
MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THR - PCB header
1782433 PHOENIX-1782433 Datasheet
625Kb / 11P
MC 1,5/10-G-3,81 P14 THR - PCB header
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com