Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1949319 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

1949319 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 1949319
Télécharger  1949319 Télécharger
Taille du fichier   846.01 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description MC 1,5/ 2-ST-3,5 BK BD:1,2 - PCB connector

1949319 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1949319 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1949319
Télécharger  1949319 Click to download

Taille du fichier   846.01 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description MC 1,5/ 2-ST-3,5 BK BD:1,2 - PCB connector

1949319 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


1949319 Détails du produit

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 2,
number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: MC 1,5/..-
ST, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form:
L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking:
without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard




Numéro de pièce similaire - 1949319

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1949306 PHOENIX-1949306 Datasheet
79Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 7-G-3,5 BK
1949322 PHOENIX-1949322 Datasheet
84Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5 BK BD:1-7
1949335 PHOENIX-1949335 Datasheet
870Kb / 13P
MC 1,5/10-ST-3,5 BK BD:1-10 - PCB connector
1949351 PHOENIX-1949351 Datasheet
309Kb / 10P
MC 1,5/ 3-ST-5,08 BK BD:1-3 - PCB connector
logo
Festo Corporation.
194936 FESTO-194936 Datasheet
85Kb / 1P
Air preparation unit
8/11/22
More results


Description similaire - 1949319

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1840366 PHOENIX-1840366 Datasheet
140Kb / 5P
MC 1,5/ 2-ST-3,5
1729182 PHOENIX-1729182 Datasheet
57Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-ST-3,5 OG BD:2.1 SO
1949322 PHOENIX-1949322 Datasheet
84Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5 BK BD:1-7
1840418 PHOENIX-1840418 Datasheet
874Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5
Jul 20, 2022
1894655 PHOENIX-1894655 Datasheet
414Kb / 11P
PCB connector - MC 1,5/ 2-ST-3,5 AU
Nov 30, 2022
1840489 PHOENIX-1840489 Datasheet
881Kb / 16P
PCB connector - MC 1,5/14-ST-3,5
Jan 3, 2023
1840515 PHOENIX-1840515 Datasheet
960Kb / 18P
PCB connector - MC 1,5/17-ST-3,5
Jan 4, 2023
1840531 PHOENIX-1840531 Datasheet
960Kb / 18P
PCB connector - MC 1,5/19-ST-3,5
Jan 10, 2023
1816959 PHOENIX-1816959 Datasheet
553Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/12-ST-3,5-LR
Jan 5, 2023
1464104 PHOENIX-1464104 Datasheet
681Kb / 17P
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - PCB connector
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com