Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDBL0110N60 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

FDBL0110N60 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce FDBL0110N60
Télécharger  FDBL0110N60 Télécharger
Taille du fichier   434.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench® MOSFET

FDBL0110N60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDBL0110N60 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce FDBL0110N60
Télécharger  FDBL0110N60 Click to download

Taille du fichier   434.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench® MOSFET

FDBL0110N60 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor


FDBL0110N60 Détails du produit

Features
Typical RDS(on) = 0.85 mΩ at VGS = 10V, ID = 80 A
Typical Qg(tot) = 170 nC at VGS = 10V, ID = 80 A
UIS Capability
RoHS Compliant

Applications
Industrial Motor Drive
Industrial Power Supply
Industrial Automation
Battery Operated tools
Battery Protection
Solar Inverters
UPS and Energy Inverters
Energy Storage
Load Switch




Numéro de pièce similaire - FDBL0110N60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL0120N40 FAIRCHILD-FDBL0120N40 Datasheet
496Kb / 6P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Description similaire - FDBL0110N60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB2552 KEXIN-KDB2552 Datasheet
52Kb / 2P
N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDB045AN08A0-F085 ONSEMI-FDB045AN08A0-F085 Datasheet
770Kb / 12P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 75V, 80A, 4.5m
September-2017, Rev. 1
FDB3632-F085 ONSEMI-FDB3632-F085 Datasheet
1Mb / 12P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 80A, 9mΩ
August-2017, Rev. 3
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
FDD8896-F085 ONSEMI-FDD8896-F085 Datasheet
553Kb / 12P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ
September2017, Rev. 3
FDP8442-F085 ONSEMI-FDP8442-F085 Datasheet
513Kb / 8P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 40V, 80A, 3.1mΩ
September-2017, Rev. 2
FDP8443-F085 ONSEMI-FDP8443-F085 Datasheet
555Kb / 8P
N-Channel PowerTrench® MOSFET 40V, 80A, 3.5mΩ
September-2017, Rev. 1
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com