Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0804092 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

0804092 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 0804092
Télécharger  0804092 Télécharger
Taille du fichier   274.53 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description EO-I/UT/LED/DUO/GN - Double socket

0804092 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0804092 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 0804092
Télécharger  0804092 Click to download

Taille du fichier   274.53 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description EO-I/UT/LED/DUO/GN - Double socket

0804092 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


0804092 Détails du produit

Double socket, with light indicator, Pin connector pattern type I, connection method: Screw
connection, color: green, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 10 A, DIN rail or
direct mounting, standards/specifications: GB 2099.1 and GB 1002, Country marking: China




Numéro de pièce similaire - 0804092

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
0804092100 ETC2-0804092100 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
0804092900 ETC2-0804092900 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
More results


Description similaire - 0804092

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
3045091 PHOENIX-3045091 Datasheet
161Kb / 6P
UT 2,5 GN
3045156 PHOENIX-3045156 Datasheet
145Kb / 6P
UT 4 GN
3045211 PHOENIX-3045211 Datasheet
144Kb / 6P
UT 6 GN
3046333 PHOENIX-3046333 Datasheet
143Kb / 6P
UT 10 GN
1068038 PHOENIX-1068038 Datasheet
90Kb / 5P
Socket - EO-CF/UT/YE
09/12/2020
0804168 PHOENIX-0804168 Datasheet
171Kb / 5P
Socket - EO-AB/PT/LED/15
01/21/2022
0804174 PHOENIX-0804174 Datasheet
181Kb / 5P
Socket - EO-AB/PT/LED/S/15
01/21/2022
1263626 PHOENIX-1263626 Datasheet
316Kb / 8P
Double socket - EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15
Nov 16, 2022
1263627 PHOENIX-1263627 Datasheet
316Kb / 8P
Double socket - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20
Nov 16, 2022
1263628 PHOENIX-1263628 Datasheet
316Kb / 8P
Double socket - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15
Nov 16, 2022
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com