Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0818917 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

0818917 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 0818917
Télécharger  0818917 Télécharger
Taille du fichier   189.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN - Conductor marker

0818917 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0818917 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 0818917
Télécharger  0818917 Click to download

Taille du fichier   189.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN - Conductor marker

0818917 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


0818917 Détails du produit

Conductor marker, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER,
cable diameter range: 2.8 ... 4.4 mm, mounting type: clip on, Number of individual labels: 9, text
field height: 5.5 mm, text field width: 23 mm




Numéro de pièce similaire - 0818917

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qualtek Electronics Cor...
08189 QUALTEK-08189 Datasheet
225Kb / 1P
WIRE FORM FAN GUARD (89.8mm)
logo
PHOENIX CONTACT
0818904 PHOENIX-0818904 Datasheet
192Kb / 5P
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD - Conductor marker
0818920 PHOENIX-0818920 Datasheet
190Kb / 5P
UC-WMC 7,5 (23X8) OG - Conductor marker
0818933 PHOENIX-0818933 Datasheet
188Kb / 5P
UC-WMC 7,5 (23X8) YE - Conductor marker
0818946 PHOENIX-0818946 Datasheet
191Kb / 5P
UC-WMC 7,5 (23X8) BU - Conductor marker
More results


Description similaire - 0818917

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
0818182 PHOENIX-0818182 Datasheet
59Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5)
09/11/2020
0818218 PHOENIX-0818218 Datasheet
59Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 3,1 (23X4)
09/11/2020
0818768 PHOENIX-0818768 Datasheet
58Kb / 3P
Conductor marker - UC-WMC 3,1 (15X4) GN
09/11/2020
0818849 PHOENIX-0818849 Datasheet
60Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU
09/11/2020
0818852 PHOENIX-0818852 Datasheet
61Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD
09/11/2020
0818865 PHOENIX-0818865 Datasheet
60Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN
09/11/2020
0819631 PHOENIX-0819631 Datasheet
59Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 3,1 (30X4)
09/11/2020
0825373 PHOENIX-0825373 Datasheet
73Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT
09/11/2020
0825374 PHOENIX-0825374 Datasheet
73Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT
09/11/2020
0818195 PHOENIX-0818195 Datasheet
50Kb / 2P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (23X 5,5)
30.05.2012
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com