Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

5103S Fiches technique (PDF) - Sealevel Systems, Inc.

5103S Datasheet PDF - Sealevel Systems, Inc.
No de pièce 5103S
Télécharger  5103S Télécharger
Taille du fichier   692.7 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEALEVEL [Sealevel Systems, Inc.]
Site Internet  https://www.sealevel.com/
Logo SEALEVEL - Sealevel Systems, Inc.
Description PCI 1-Port RS-232 Synchronous Serial Interface (uses Z85230)

5103S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
5103S Datasheet PDF - Sealevel Systems, Inc.

No de pièce 5103S
Télécharger  5103S Click to download

Taille du fichier   692.7 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEALEVEL [Sealevel Systems, Inc.]
Site Internet  https://www.sealevel.com/
Logo SEALEVEL - Sealevel Systems, Inc.
Description PCI 1-Port RS-232 Synchronous Serial Interface (uses Z85230)

5103S Fiches technique (HTML) - Sealevel Systems, Inc.


5103S Détails du produit

Features
• Z85230 Enhanced Serial Communications Controller (ESCC)
• Data rates to 128K bps
• Universal Bus (3.3V and 5V) compatible
• All modem control signals implemented
• DB-25M connector




Numéro de pièce similaire - 5103S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Bi technologies
5103 BITECH-5103 Datasheet
104Kb / 4P
7/8 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
5103 BITECH-5103 Datasheet
105Kb / 4P
Precision Potentiometer
logo
Moxa Inc.
5103 MOXA-5103 Datasheet
734Kb / 6P
1-port Modbus RTU/ASCII/TCP/EtherNet/IP-to-PROFINET gateways
logo
Sealevel Systems, Inc.
5103 SEALEVEL-5103 Datasheet
721Kb / 2P
Low Profile PCI 1-Port RS-232 Synchronous Serial Interface (uses Z85230)
logo
Molex Electronics Ltd.
5103 MOLEX-5103 Datasheet
404Kb / 4P
Extractor Tool
04-06-11
More results


Description similaire - 5103S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tripp Lite. All Rights ...
PCI-D9-02 TRIPPLITE-PCI-D9-02 Datasheet
501Kb / 2P
2-Port DB9 (RS-232) Serial PCI Card with 16550
logo
Moxa Inc.
CP-102U MOXA-CP-102U Datasheet
472Kb / 4P
2-port RS-232 Universal PCI serial boards
CP-104EL-A MOXA-CP-104EL-A Datasheet
556Kb / 3P
4-port RS-232 PCI Express serial boards
CP-104UL MOXA-CP-104UL Datasheet
1Mb / 4P
4-port RS-232 smart Universal PCI serial boards
CP-114UL MOXA-CP-114UL Datasheet
726Kb / 4P
4-port RS-232/422/485 Universal PCI serial boards
CP-118EL-A MOXA-CP-118EL-A Datasheet
979Kb / 4P
8-port RS-232/422/485 PCI Express serial boards
CP-118U MOXA-CP-118U Datasheet
979Kb / 5P
8-port RS-232/422/485 Universal PCI serial boards
CP-168EL-A MOXA-CP-168EL-A Datasheet
966Kb / 3P
8-port RS-232 PCI Express serial boards
CP-168U MOXA-CP-168U Datasheet
657Kb / 3P
8-port RS-232 Universal PCI serial board
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
753-652 WAGO-753-652 Datasheet
610Kb / 12P
RS-232/485 Serial Interface
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com