Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HAS350M12BM3 Fiches technique (PDF) - WOLFSPEED, INC.

HAS350M12BM3 Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.
No de pièce HAS350M12BM3
Télécharger  HAS350M12BM3 Télécharger
Taille du fichier   3401.82 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Site Internet  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
Description 1200 V, 350 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module

HAS350M12BM3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HAS350M12BM3 Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.

No de pièce HAS350M12BM3
Télécharger  HAS350M12BM3 Click to download

Taille du fichier   3401.82 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Site Internet  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
Description 1200 V, 350 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module

HAS350M12BM3 Fiches technique (HTML) - WOLFSPEED, INC.


HAS350M12BM3 Détails du produit

Technical Features
• Industry Standard 62 mm Footprint
• Housing CTI ≥ 600 (Material Group I)
• Compliant with EN45545-2 R22/23 HL3
• High Humidity Operation THB-80 (HV-H3TRB)
• Low Inductance Design Optimized for SiC
• Ultra Low Loss, High-Frequency Operation
• Normally-off, Fail-safe Device Operation
• Copper Baseplate and Aluminum Nitride Insulator

Typical Applications
• Railway Auxiliary & Traction
• Induction Heating
• Motor Drives
• Renewables
• EV Fast Charging
• UPS and SMPS




Numéro de pièce similaire - HAS350M12BM3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LEM
HAS300-P LEM-HAS300-P Datasheet
132Kb / 2P
Current Transducers HAS 50~600-P
HAS300-P LEM-HAS300-P Datasheet
808Kb / 2P
Current Transducers
HAS300-P LEM-HAS300-P Datasheet
225Kb / 3P
Current Transducer
HAS300-S LEM-HAS300-S Datasheet
48Kb / 2P
Current Transducers HAS 50 to 600-S
HAS300-S LEM-HAS300-S Datasheet
723Kb / 2P
Current Transducer
More results


Description similaire - HAS350M12BM3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
WOLFSPEED, INC.
CAB008A12GM3 WOLFSPEED-CAB008A12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
1200 V, 8 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 1, April 2023
CAB011M12FM3 WOLFSPEED-CAB011M12FM3 Datasheet
2Mb / 12P
1200 V, 11 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 3, May 2023
CAB530M12BM3 WOLFSPEED-CAB530M12BM3 Datasheet
1Mb / 11P
1200 V, 530 A All-Silicon Carbide Half-Bridge Module
Rev. 0, 2021-03-02
CAB760M12HM3 WOLFSPEED-CAB760M12HM3 Datasheet
1Mb / 11P
1200 V, 760 A, Silicon Carbide High-Performance, Half-Bridge Module
Rev. 1, 2022-02-25
CAB760M12HM3R WOLFSPEED-CAB760M12HM3R Datasheet
1Mb / 11P
1200 V, 760 A, Silicon Carbide High-Performance, Half-Bridge Module
Rev. 1, 2022-02-25
CAS175M12BM3 WOLFSPEED-CAS175M12BM3 Datasheet
3Mb / 12P
1200 V, 175 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 0, JUNE 2022
CAS350M12BM3 WOLFSPEED-CAS350M12BM3 Datasheet
3Mb / 12P
1200 V, 350 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 0, JUNE 2022
CAS530M12BM3 WOLFSPEED-CAS530M12BM3 Datasheet
3Mb / 12P
1200 V, 530 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 0, JUNE 2022
WAS175M12BM3 WOLFSPEED-WAS175M12BM3 Datasheet
3Mb / 12P
1200 V, 175 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 0 JUNE 2022
WAS350M12BM3 WOLFSPEED-WAS350M12BM3 Datasheet
3Mb / 12P
1200 V, 350 A, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 0 JUNE 2022
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com