Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ISYE-1009RH/PROTO Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

ISYE-1009RH/PROTO Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce ISYE-1009RH/PROTO
Télécharger  ISYE-1009RH/PROTO Télécharger
Taille du fichier   215.98 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Radiation Hardened 2.5V Reference

ISYE-1009RH/PROTO Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ISYE-1009RH/PROTO Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce ISYE-1009RH/PROTO
Télécharger  ISYE-1009RH/PROTO Click to download

Taille du fichier   215.98 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description Radiation Hardened 2.5V Reference

ISYE-1009RH/PROTO Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


ISYE-1009RH/PROTO Détails du produit

Features
• Electrically screened to SMD #5962-00523
• QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
• EH version acceptance tested to 50krad(Si) (LDR)
• Radiation environment - IS-1009EH
- High dose rate (50-300rad(Si)/s). . . . . . . . . . . 300 krad(Si)
- Low dose rate (0.01rad(Si)/s) . . . . . . . . . . . . . . 50krad(Si)
• Radiation environment - IS-1009RH
- High dose rate (50-300rad(Si)/s). . . . . . . . . . . 300 krad(Si)
• Latch-up immune. . . . . . . . . . . . . . . . . . dielectrically isolated
• Reverse breakdown voltage (VZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5V
• Change in VZ vs current (400μA to 10mA). . . . . . . . . . . .6mV
• Change in VZ vs temperature (-55°C to +125°C) . . . . .15mV
• Maximum reverse breakdown current . . . . . . . . . . . . . 20mA
• Device is tested with 10μF shunt capacitance connected
from V+ to V-, which provides optimum stability
• Interchangeable with 1009 and 136 industry types




Numéro de pièce similaire - ISYE-1009RH/PROTO

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
ISYE-1009RH/PROTO INTERSIL-ISYE-1009RH/PROTO Datasheet
79Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 13, 2005
ISYE-1009RH/PROTO INTERSIL-ISYE-1009RH/PROTO Datasheet
92Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
January 27, 2006
More results


Description similaire - ISYE-1009RH/PROTO

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
IS-1009RH INTERSIL-IS-1009RH Datasheet
79Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 13, 2005
IS-1009RH INTERSIL-IS-1009RH_06 Datasheet
92Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
January 27, 2006
logo
Microsemi Corporation
2N3498 MICROSEMI-2N3498_1 Datasheet
111Kb / 3P
RADIATION HARDENED
logo
Intersil Corporation
ISL71090SEH25 INTERSIL-ISL71090SEH25 Datasheet
388Kb / 10P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
June 6, 2013
ISL71090SEH12 INTERSIL-ISL71090SEH12 Datasheet
408Kb / 10P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
June 26, 2013
IS2-1009EH-Q INTERSIL-IS2-1009EH-Q Datasheet
128Kb / 3P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 12, 2013
logo
Xilinx, Inc
DS692 XILINX-DS692 Datasheet
1Mb / 41P
Radiation-Hardened
logo
Intersil Corporation
ISL71090SEH50 INTERSIL-ISL71090SEH50 Datasheet
391Kb / 13P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
March 15, 2016
logo
Renesas Technology Corp
ISL71090SEH25 RENESAS-ISL71090SEH25 Datasheet
498Kb / 14P
2.5V Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
Jan 20, 2022
ISL71090SEH50 RENESAS-ISL71090SEH50 Datasheet
495Kb / 14P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
May 14, 2021
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com