Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX84C3V6LT1G-TP Fiches technique (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

BZX84C3V6LT1G-TP Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No de pièce BZX84C3V6LT1G-TP
Télécharger  BZX84C3V6LT1G-TP Télécharger
Taille du fichier   3673.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description 350m Watt Zener Voltage Regulators

BZX84C3V6LT1G-TP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BZX84C3V6LT1G-TP Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No de pièce BZX84C3V6LT1G-TP
Télécharger  BZX84C3V6LT1G-TP Click to download

Taille du fichier   3673.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description 350m Watt Zener Voltage Regulators

BZX84C3V6LT1G-TP Fiches technique (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


BZX84C3V6LT1G-TP Détails du produit

Features

» Low Zener Impedance

« Power Dissipation of 350mW

« High Stability and High Reliability
« Halogen free and RoHS compliant
+ SOT23 surface mount package




Numéro de pièce similaire - BZX84C3V6LT1G-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
BZX84C3V6LT1G ONSEMI-BZX84C3V6LT1G Datasheet
80Kb / 8P
Zener Voltage Regulators
December, 2004 ??Rev. 8
BZX84C3V6LT1G ONSEMI-BZX84C3V6LT1G Datasheet
79Kb / 7P
Zener Voltage Regulators
October, 2005 ??Rev. 11
BZX84C3V6LT1G ONSEMI-BZX84C3V6LT1G Datasheet
142Kb / 7P
Zener Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 17
BZX84C3V6LT1G ONSEMI-BZX84C3V6LT1G Datasheet
91Kb / 7P
Zener Voltage Regulators
October, 2016 ??Rev. 22
BZX84C3V6LT1G ONSEMI-BZX84C3V6LT1G Datasheet
223Kb / 8P
Zener Voltage Regulators 250 mW SOT−23 Surface Mount
August, 2021 - Rev. 23
More results


Description similaire - BZX84C3V6LT1G-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
1SMB5913BT3 ONSEMI-1SMB5913BT3 Datasheet
70Kb / 6P
3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
September, 2004 ??Rev. 4
1SMA5929 ONSEMI-1SMA5929 Datasheet
82Kb / 6P
1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
April, 2004 ??Rev. 4
1SMA5913BT3 ONSEMI-1SMA5913BT3_07 Datasheet
68Kb / 5P
1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
March, 2007 ??Rev. 6
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ZM4728A TSC-ZM4728A Datasheet
85Kb / 2P
1.0 Watt Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
1N53 ONSEMI-1N53 Datasheet
135Kb / 7P
5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
1SMB5956BT3G ONSEMI-1SMB5956BT3G Datasheet
168Kb / 6P
3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
1N5333G ONSEMI-1N5333G Datasheet
147Kb / 7P
5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
logo
America Semiconductor, ...
1N4728A AMERICASEMI-1N4728A Datasheet
1Mb / 6P
1 Watt DO-41 Zener Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
1N53 ONSEMI-1N53_13 Datasheet
135Kb / 7P
5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
1SMA5913BT3 ONSEMI-1SMA5913BT3 Datasheet
77Kb / 5P
1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
August, 2016 ??Rev. 10
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com