Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2201856 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

2201856 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 2201856
Télécharger  2201856 Télécharger
Taille du fichier   310.78 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description ME 22,5 UT/FE BUS/ 52 KMGY - Mounting base housing

2201856 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2201856 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 2201856
Télécharger  2201856 Click to download

Taille du fichier   310.78 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description ME 22,5 UT/FE BUS/ 52 KMGY - Mounting base housing

2201856 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


2201856 Détails du produit

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with FE contact, tall design, with
vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035),
cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5+2, Bus
connector: 5 parallel contacts, 2 serial contacts




Numéro de pièce similaire - 2201856

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TE Connectivity Ltd
2201855-1 TEC-2201855-1 Datasheet
150Kb / 7P
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR
2201855-1 TEC-2201855-1 Datasheet
150Kb / 7P
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR
2201855-2 TEC-2201855-2 Datasheet
150Kb / 7P
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR
2201855-2 TEC-2201855-2 Datasheet
150Kb / 7P
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR
2201855-3 TEC-2201855-3 Datasheet
150Kb / 7P
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR
More results


Description similaire - 2201856

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
2915232 PHOENIX-2915232 Datasheet
75Kb / 6P
Electronic housing - ME 22,5 UT BUS/102 GN
2200740 PHOENIX-2200740 Datasheet
52Kb / 2P
Electronic housing - ME 22,5 UT BUS/102 KMGY
2854157 PHOENIX-2854157 Datasheet
121Kb / 9P
Mounting base housing - ME 22,5 F-UTG/FE GN
09/12/2020
2869524 PHOENIX-2869524 Datasheet
128Kb / 10P
Mounting base housing - ME 22,5 UT TBUS KMGY
09/12/2020
2890124 PHOENIX-2890124 Datasheet
50Kb / 2P
Electronic housing - ME BUS 22,5 MC 5-ST KMGY
11/05/2018
2914835 PHOENIX-2914835 Datasheet
123Kb / 10P
Mounting base housing - ME 22,5 F-UT TBUS KMGY
09/12/2020
2914987 PHOENIX-2914987 Datasheet
264Kb / 9P
Mounting base housing - ME 22,5 UT/FE BU
11/25/2021
2869511 PHOENIX-2869511 Datasheet
226Kb / 11P
Mounting base housing - ME 45 UT TBUS KMGY
11/25/2021
2200544 PHOENIX-2200544 Datasheet
222Kb / 11P
Mounting base housing - ME 67,5 UT TBUS KMGY
11/25/2021
2200545 PHOENIX-2200545 Datasheet
227Kb / 11P
Mounting base housing - ME 90 UT TBUS KMGY
11/25/2021
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com