Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TPCS0806P Fiches technique (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPCS0806P Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No de pièce TPCS0806P
Télécharger  TPCS0806P Télécharger
Taille du fichier   2863.18 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed 1/0 Port

TPCS0806P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TPCS0806P Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No de pièce TPCS0806P
Télécharger  TPCS0806P Click to download

Taille du fichier   2863.18 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed 1/0 Port

TPCS0806P Fiches technique (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPCS0806P Détails du produit

Features
Ultra low capacitance: 0.3pF typical (VO to 0)
Ultra low leakage: nA level
Low operating voltage: 5V
Low clamping voltage
Up to 4 data lines and one power line protects
Complies with following standards:
~ IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +25kV
Contact discharge: +20kV/
~ IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
—~ IEC61000-4-5 (Lightning) : 4.0A(8/20s)
ROHS Compliant




Numéro de pièce similaire - TPCS0806P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPCS0806S TECHPUBLIC-TPCS0806S Datasheet
1Mb / 5P
Low Capactitance 4-Line Uni-directional TVS Diode
More results


Description similaire - TPCS0806P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ1045-04QU AMAZING-AZ1045-04QU Datasheet
386Kb / 10P
Ultra Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2012/11/21
AZ1065-06F AMAZING-AZ1065-06F Datasheet
398Kb / 9P
Ultra Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2012/07/11
AZ1145-04F AMAZING-AZ1145-04F Datasheet
196Kb / 8P
Ultra-Low Capacitance ESD Protection Array For High-Speed I/O Port
Revision 2021/12/29
AZ1165-06Q AMAZING-AZ1165-06Q Datasheet
297Kb / 7P
Ultra Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2013/06/11
AZ1365-06F AMAZING-AZ1365-06F Datasheet
565Kb / 9P
Ultra Low Capacitance ESD Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2019/06/14
AZC199-02S AMAZING-AZC199-02S Datasheet
148Kb / 8P
Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2016/06/21
AZC199-04C AMAZING-AZC199-04C Datasheet
283Kb / 10P
Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2011/07/30
AZC199-04S AMAZING-AZC199-04S Datasheet
275Kb / 11P
Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2015/01/06
AZC299-02R AMAZING-AZC299-02R Datasheet
221Kb / 9P
Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2011/07/30
AZC299-02S AMAZING-AZC299-02S Datasheet
281Kb / 9P
Low Capacitance High ESD Level Protection Array For High Speed I/O Port
Revision 2011/07/30
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com