Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ESDA6V8UH-10 Fiches technique (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

ESDA6V8UH-10 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No de pièce ESDA6V8UH-10
Télécharger  ESDA6V8UH-10 Télécharger
Taille du fichier   1340.96 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capacitance TVS Diode Array

ESDA6V8UH-10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ESDA6V8UH-10 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No de pièce ESDA6V8UH-10
Télécharger  ESDA6V8UH-10 Click to download

Taille du fichier   1340.96 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capacitance TVS Diode Array

ESDA6V8UH-10 Fiches technique (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


ESDA6V8UH-10 Détails du produit

Features
Ultra low capacitance: 0.3pF(IO to 10)
Ultra low leakage: nA level
Low operating voltage: 5V
Low clamping voltage
Protects one power line and four data lines
Flow-through package
‘Complies with following standards:
~ IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +25kV
Contact discharge: +20kV
~ IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
~IEC61000-4-5 (Lightning) 4A (8/20ps)
RoHS Compliant




Numéro de pièce similaire - ESDA6V8UH-10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Will Semiconductor Ltd.
ESDA6V8UD WILLSEMI-ESDA6V8UD Datasheet
391Kb / 6P
4-Lines, Uni-directional, Ultra-low Capacitance Transient Voltage Suppressors
ESDA6V8UD-10/TR WILLSEMI-ESDA6V8UD-10/TR Datasheet
391Kb / 6P
4-Lines, Uni-directional, Ultra-low Capacitance Transient Voltage Suppressors
logo
TECH PUBLIC Electronics...
ESDA6V8UD-TP TECHPUBLIC-ESDA6V8UD-TP Datasheet
1Mb / 5P
Low Capactitance 4-Line Uni-directional TVS Diode
ESDA6V8UE TECHPUBLIC-ESDA6V8UE Datasheet
2Mb / 4P
Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Will Semiconductor Ltd.
ESDA6V8UW WILLSEMI-ESDA6V8UW Datasheet
216Kb / 6P
4-Lines, Uni-directional, Low Capacitance Transient Voltage Suppressors
More results


Description similaire - ESDA6V8UH-10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
PJDLLLC05 PANJIT-PJDLLLC05 Datasheet
316Kb / 3P
Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Torex Semiconductor
XBP1007 TOREX-XBP1007_12 Datasheet
183Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1001-12 TOREX-XBP1001-12 Datasheet
183Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1002-12 TOREX-XBP1002-12 Datasheet
165Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1006-12 TOREX-XBP1006-12 Datasheet
182Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1007-12 TOREX-XBP1007-12 Datasheet
183Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Yea Shin Technology Co....
YSBLCXXC YEASHIN-YSBLCXXC Datasheet
1Mb / 10P
LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
YSULC0502T3 YEASHIN-YSULC0502T3 Datasheet
768Kb / 3P
Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Torex Semiconductor
XBP1001 TOREX-XBP1001 Datasheet
183Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1004 TOREX-XBP1004 Datasheet
169Kb / 5P
Low Capacitance TVS Diode Array
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com