Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1380308 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

1380308 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 1380308
Télécharger  1380308 Télécharger
Taille du fichier   290.07 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB terminal block

1380308 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1380308 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1380308
Télécharger  1380308 Click to download

Taille du fichier   290.07 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB terminal block

1380308 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT


1380308 Détails du produit

Printed circuit board terminal, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 150 V, nominal cross
section: 1.5 mm2, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions per row: 5,
product range: ICC..-TS1,5/..L3,5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with
tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB
connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear pinning, number of solder pins per
potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on left side




Numéro de pièce similaire - 1380308

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1380300 PHOENIX-1380300 Datasheet
291Kb / 8P
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - PCB terminal block
1380303 PHOENIX-1380303 Datasheet
287Kb / 8P
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - PCB terminal block
1380304 PHOENIX-1380304 Datasheet
288Kb / 8P
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - PCB terminal block
1380305 PHOENIX-1380305 Datasheet
292Kb / 8P
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB terminal block
1380306 PHOENIX-1380306 Datasheet
292Kb / 8P
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB terminal block
More results


Description similaire - 1380308

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Adam Technologies, Inc.
EB15-XX-C-180 ADAM-TECH-EB15-XX-C-180 Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB50-A-XX-B-BK ADAM-TECH-EB50-A-XX-B-BK Datasheet
73Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB105-XX-H ADAM-TECH-EB105-XX-H Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB106-XX-D-BK ADAM-TECH-EB106-XX-D-BK Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-G ADAM-TECH-EBI-XX-G Datasheet
74Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-RA-G ADAM-TECH-EBI-XX-RA-G Datasheet
69Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
logo
PHOENIX CONTACT
1701023 PHOENIX-1701023 Datasheet
94Kb / 6P
PCB terminal block - KDS
1704020 PHOENIX-1704020 Datasheet
96Kb / 6P
PCB terminal block - KDS10
1706028 PHOENIX-1706028 Datasheet
133Kb / 6P
PCB terminal block - GKDS
1072486 PHOENIX-1072486 Datasheet
109Kb / 5P
Feed-through header - ICC25-H/4L5,0-9005
10/28/2020
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com