Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

16G1.5 Fiches technique (PDF) - Belden Inc.

16G1.5 Datasheet PDF - Belden Inc.
No de pièce 16G1.5
Télécharger  16G1.5 Télécharger
Taille du fichier   157.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BELDEN [Belden Inc.]
Site Internet  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Description MachFlex™ 350YY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

16G1.5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
16G1.5 Datasheet PDF - Belden Inc.

No de pièce 16G1.5
Télécharger  16G1.5 Click to download

Taille du fichier   157.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BELDEN [Belden Inc.]
Site Internet  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Description MachFlex™ 350YY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

16G1.5 Fiches technique (HTML) - Belden Inc.


16G1.5 Détails du produit

Product Description
MachFlex™ 350YY Control VDE Certified, 15 Conductor + 1 Ground 1.5 mm² Stranded Bare Copper, PVC Insulation, PVC Jacket




Numéro de pièce similaire - 16G1.5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Belden Inc.
16G1.5SY BELDEN-16G1.5SY Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSWBrd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
16G1.5SY-010100M BELDEN-16G1.5SY-010100M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSWBrd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
16G1.5SY-010200M BELDEN-16G1.5SY-010200M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSWBrd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
16G1.5SY-010300M BELDEN-16G1.5SY-010300M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSWBrd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
16G1.5SY-368100M BELDEN-16G1.5SY-368100M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 15C1G 1.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSWBrd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
More results


Description similaire - 16G1.5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Belden Inc.
7200A BELDEN-7200A Datasheet
236Kb / 3P
MachFlex?? 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7201A BELDEN-7201A Datasheet
238Kb / 3P
MachFlex?? 2 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7202A BELDEN-7202A Datasheet
241Kb / 3P
MachFlex?? 3 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7203A BELDEN-7203A Datasheet
248Kb / 3P
MachFlex?? 4 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
1349A BELDEN-1349A Datasheet
258Kb / 3P
CC Link, 5 C #1820 Str BC, PVCPO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, CM
8678 BELDEN-8678 Datasheet
153Kb / 2P
Electronic, 2 C #10 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
8484 BELDEN-8484 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 4 C #20 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
32P1620 BELDEN-32P1620 Datasheet
149Kb / 2P
Inst PVC/PVC, 20 Pr #16 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 300V
04-14-2023
19140 BELDEN-19140 Datasheet
143Kb / 2P
Portable Cordage, 2 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SVT
05-05-2023
19362 BELDEN-19362 Datasheet
142Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SJT
01-20-2023
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com