Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD818AN Fiches technique (PDF) - Analog Devices

AD818AN Datasheet PDF - Analog Devices
No de pièce AD818AN
Télécharger  AD818AN Télécharger
Taille du fichier   563.11 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description Low Cost, Low Power Video Op Amp

AD818AN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AD818AN Datasheet PDF - Analog Devices

No de pièce AD818AN
Télécharger  AD818AN Click to download

Taille du fichier   563.11 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description Low Cost, Low Power Video Op Amp

AD818AN Fiches technique (HTML) - Analog Devices


AD818AN Détails du produit

FEATURES
Low Cost
Excellent Video Performance
55 MHz 0.1 dB Bandwidth (Gain = +2)
0.01% and 0.05 Differential Gain and Phase Errors
High Speed
130 MHz Bandwidth (3 dB, G = +2)
100 MHz Bandwidth (3 dB, G+ = –1)
500 V/s Slew Rate
80 ns Settling Time to 0.01% (VO = 10 V Step)
High Output Drive Capability
50 mA Minimum Output Current
Ideal for Driving Back Terminated Cables
Flexible Power Supply
Specified for Single (+5 V) and Dual (5 V to 15 V)
Power Supplies
Low Power: 7.5 mA Max Supply Current
Available in 8-Lead SOIC and 8-Lead PDIP




Numéro de pièce similaire - AD818AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD818AN AD-AD818AN Datasheet
353Kb / 12P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
AD818AN AD-AD818AN Datasheet
924Kb / 16P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. C
AD818AN AD-AD818AN Datasheet
563Kb / 15P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
AD818ANZ AD-AD818ANZ Datasheet
563Kb / 15P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
More results


Description similaire - AD818AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD818 AD-AD818 Datasheet
353Kb / 12P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
AD828 AD-AD828 Datasheet
256Kb / 12P
Dual, Low Power Video Op Amp
REV.B
logo
Linear Technology
LT1097 LINER-LT1097 Datasheet
184Kb / 12P
Low Cost, Low Power Precision Op Amp
logo
Intersil Corporation
EL2110 INTERSIL-EL2110 Datasheet
102Kb / 6P
Low Cost, Gain of 1, Video Op Amp
November 14, 2002
EL2111 INTERSIL-EL2111 Datasheet
102Kb / 6P
Low Cost, Gain of 2, Video Op Amp
November 14, 2002
logo
Analog Devices
AD818 AD-AD818_03 Datasheet
924Kb / 16P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. C
AD828 AD-AD828_02 Datasheet
448Kb / 12P
Dual, Low Power Video Op Amp
REV. C
AD818 AD-AD818_10 Datasheet
563Kb / 15P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
AD818 AD-AD818_15 Datasheet
563Kb / 15P
Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
logo
Linear Technology
LT1097 LINER-LT1097_15 Datasheet
199Kb / 12P
Low Cost, Low Power Precision Op Amp
More results




À propos de Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés analogiques, de signal mixte et de signal numérique (DSP) (ICS).
L'entreprise a été fondée en 1965 et a son siège à Norwood, Massachusetts.
L'ADI dessert un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les communications, les consommateurs, l'industrie, le médical et le test et la mesure.
Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des convertisseurs de données, des amplificateurs et des comparateurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation, des microcontrôleurs, des capteurs et des composants radiofréquences (RF) et des micro-ondes, entre autres.
ADI se consacre à l'innovation et à la satisfaction des clients et s'engage à fournir à ses clients des solutions fiables de haute qualité pour répondre à leurs besoins.
En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité, ADI est un leader de l'industrie des circuits intégrés analogiques et mixtes, stimulant les progrès technologiques et fournissant des solutions innovantes aux problèmes les plus difficiles du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com