Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NP90N04VUK Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

NP90N04VUK Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce NP90N04VUK
Télécharger  NP90N04VUK Télécharger
Taille du fichier   299.84 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc N-Channel MOSFET Transistor

NP90N04VUK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NP90N04VUK Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce NP90N04VUK
Télécharger  NP90N04VUK Click to download

Taille du fichier   299.84 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc N-Channel MOSFET Transistor

NP90N04VUK Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


NP90N04VUK Détails du produit

FEATURES
·Drain Current -ID= 90A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS= 40V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 2.8mΩ(Max)@VGS= 10V
DESCRIPTION
·Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Numéro de pièce similaire - NP90N04VUK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
111Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
5Mb / 6P
Product Scout Automotive
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
271Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
May 24, 2018
NP90N04VUK-E1-AY RENESAS-NP90N04VUK-E1-AY Datasheet
111Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK-E1-AY RENESAS-NP90N04VUK-E1-AY Datasheet
271Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
May 24, 2018
More results


Description similaire - NP90N04VUK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com