Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WSBE8536 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

WSBE8536 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce WSBE8536
Télécharger  WSBE8536 Télécharger
Taille du fichier   150.47 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)

WSBE8536 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
WSBE8536 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce WSBE8536
Télécharger  WSBE8536 Click to download

Taille du fichier   150.47 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)

WSBE8536 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


WSBE8536 Détails du produit

FEATURES
• High power capability that enables current
sensing to 1825 A
• Proprietary processing technique produces
extremely low resistance values
• All welded construction
• Solid metal nickel-chrome alloy resistive
element with unique design for low TCR
(down to ± 10 ppm/°C)
• Very low inductance (< 5 nH)
• Low thermal EMF (as low as < 1.25 μV/°C)
• AEC-Q200 qualified
• PATENT(S): www.vishay.com/patents
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Numéro de pièce similaire - WSBE8536

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
WSBE8536 VISHAY-WSBE8536 Datasheet
150Kb / 8P
Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)
Revision: 06-May-2024
More results


Description similaire - WSBE8536

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
WSMS5515 VISHAY-WSMS5515 Datasheet
261Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.00016 Ω)
15-Nov-07
WSMS2908 VISHAY-WSMS2908 Datasheet
85Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
02-Jul-10
WSMS2906 VISHAY-WSMS2906 Datasheet
202Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor Very Low Value (down to 0.0003 ohm)
21-Nov-11
WSMS3124 VISHAY-WSMS3124 Datasheet
86Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
09-Mar-12
WSMS5515 VISHAY-WSMS5515_12 Datasheet
76Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.00010 Ohms)
09-May-12
WSBS8518 VISHAY-WSBS8518_10 Datasheet
89Kb / 3P
Power Metal Strip® Battery Shunt Resistor, Very Low Value (100 μΩ, 125 μΩ, and 250 μΩ)
02-Jul-10
WSBS851834 VISHAY-WSBS851834 Datasheet
144Kb / 3P
Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (100 μΩ, 500 μΩ, and 1000 μΩ)
09-Mar-17
WSBS851835 VISHAY-WSBS851835 Datasheet
231Kb / 3P
Power Metal Strip® Shunt Resistor With Sense Pins, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (100 μΩ, 500 μΩ, and 1000 μΩ)
09-Mar-17
WSBS5216 VISHAY-WSBS5216_V01 Datasheet
93Kb / 3P
Power Metal Strip® Battery Shunt Resistor, Very Low Value (100 μΩ)
14-Oct-2021
WSMS2908 VISHAY-WSMS2908_V01 Datasheet
87Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
11-Aug-17
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com