Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

55023 Fiches technique (PDF) - Alpha Wire

55023 Datasheet PDF - Alpha Wire
No de pièce 55023
Télécharger  55023 Télécharger
Taille du fichier   408.69 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description 22 (7/30) AWG Tinned Copper

55023 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
55023 Datasheet PDF - Alpha Wire

No de pièce 55023
Télécharger  55023 Click to download

Taille du fichier   408.69 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description 22 (7/30) AWG Tinned Copper

55023 Fiches technique (HTML) - Alpha Wire




Numéro de pièce similaire - 55023

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
550232U075AK2B CDE-550232U075AK2B Datasheet
454Kb / 8P
High Ripple, Long Life, Computer Grade
550232U100AA2B CDE-550232U100AA2B Datasheet
454Kb / 8P
High Ripple, Long Life, Computer Grade
550233U025AH2B CDE-550233U025AH2B Datasheet
454Kb / 8P
High Ripple, Long Life, Computer Grade
More results


Description similaire - 55023

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
General Cable Technolog...
C9209A GENERAL-C9209A Datasheet
69Kb / 1P
#22 AWG 7/30 Tinned Copper
logo
List of Unclassifed Man...
3105A ETC2-3105A Datasheet
100Kb / 3P
22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors
1345997 ETC2-1345997 Datasheet
99Kb / 3P
22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors
1346239 ETC2-1346239 Datasheet
99Kb / 3P
22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors
33441 ETC2-33441 Datasheet
38Kb / 3P
22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors
1351314 ETC2-1351314 Datasheet
100Kb / 3P
22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors
logo
Belden Inc.
123109A BELDEN-123109A Datasheet
84Kb / 2P
FOUR 22 AWG (7 X 30) TINNED COPPER FOAM HIGH DENSITY POLYETHYLENE
133105A BELDEN-133105A Datasheet
83Kb / 2P
ONE 22 AWG (7 X 30) TINNED COPPER FOAM HIGH DENSITY POLYETHYLENE
133107A BELDEN-133107A Datasheet
87Kb / 3P
TWO 22 AWG (7X30) TINNED COPPER, DATALENE
133108A BELDEN-133108A Datasheet
36Kb / 1P
THREE 22 AWG (7 X 30) TINNED COPPER FOAM HIGH DENSITY POLYETHYLENE
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com