Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NP88N04EHE Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

NP88N04EHE Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce NP88N04EHE
Télécharger  NP88N04EHE Télécharger
Taille du fichier   306.47 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc N-Channel MOSFET Transistor

NP88N04EHE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NP88N04EHE Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce NP88N04EHE
Télécharger  NP88N04EHE Click to download

Taille du fichier   306.47 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc N-Channel MOSFET Transistor

NP88N04EHE Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


NP88N04EHE Détails du produit

FEATURES
·Drain Current -ID= 88A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS= 40V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 4.3mΩ(Max)@VGS= 10V
DESCRIPTION
·Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Numéro de pièce similaire - NP88N04EHE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
NP88N04EHE NEC-NP88N04EHE Datasheet
227Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
NP88N04EHE RENESAS-NP88N04EHE Datasheet
313Kb / 12P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
logo
NEC
NP88N04EHE-E1-AY NEC-NP88N04EHE-E1-AY Datasheet
227Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
NP88N04EHE-E1-AY RENESAS-NP88N04EHE-E1-AY Datasheet
313Kb / 12P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
NP88N04EHE-E1-AYNote1,2 RENESAS-NP88N04EHE-E1-AYNote1,2 Datasheet
314Kb / 12P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
More results


Description similaire - NP88N04EHE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com