Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD6670AL Fiches technique (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

FDD6670AL Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
No de pièce FDD6670AL
Télécharger  FDD6670AL Télécharger
Taille du fichier   986.81 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Site Internet  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Description N-channel Advanced Mode Power MOSFET

FDD6670AL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDD6670AL Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

No de pièce FDD6670AL
Télécharger  FDD6670AL Click to download

Taille du fichier   986.81 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Site Internet  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Description N-channel Advanced Mode Power MOSFET

FDD6670AL Fiches technique (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


FDD6670AL Détails du produit

Features
 VDS= 40V, ID= 150A
RDS(ON) < 2 mΩ @ VGS = 10V
RDS(ON) < 3 mΩ @ VGS = 4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




Numéro de pièce similaire - FDD6670AL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
30V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6670AL ISC-FDD6670AL Datasheet
351Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FDD6670AL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Ruichips Semiconductor ...
RU1H35Q RUICHIPS-RU1H35Q Datasheet
370Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU1H130R RUICHIPS-RU1H130R Datasheet
294Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU1HE16L RUICHIPS-RU1HE16L Datasheet
285Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU2H15S RUICHIPS-RU2H15S Datasheet
280Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU2H50Q RUICHIPS-RU2H50Q Datasheet
282Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU4H10P RUICHIPS-RU4H10P Datasheet
286Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU206G RUICHIPS-RU206G Datasheet
247Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU2090M RUICHIPS-RU2090M Datasheet
305Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU4090L RUICHIPS-RU4090L Datasheet
281Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
RU30100L RUICHIPS-RU30100L Datasheet
286Kb / 9P
N-Channel Advanced Power MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com