Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSH30C-251 Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

KSH30C-251 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce KSH30C-251
Télécharger  KSH30C-251 Télécharger
Taille du fichier   295.9 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description Silicon PNP Power Transistor

KSH30C-251 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KSH30C-251 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce KSH30C-251
Télécharger  KSH30C-251 Click to download

Taille du fichier   295.9 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description Silicon PNP Power Transistor

KSH30C-251 Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


KSH30C-251 Détails du produit

DESCRIPTION
· Collector-Emitter Breakdown Voltage
-V(BR)CEO= -100V(Min)
· Collector-Emitter Saturation Voltage
-VCE(sat):= -0.7V(Max) @IC= -1A
APPLICATIONS
· Low frequency amplifier




Numéro de pièce similaire - KSH30C-251

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
KSH30C-252 ISC-KSH30C-252 Datasheet
276Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results


Description similaire - KSH30C-251

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SA1142 NEC-2SA1142 Datasheet
64Kb / 1P
PNP SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N5151 MICROSEMI-2N5151 Datasheet
60Kb / 2P
PNP POWER SILICON TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1303 ISC-2SA1303 Datasheet
106Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1741 ISC-2SA1741 Datasheet
164Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1880 NJSEMI-2SA1880 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1939 NJSEMI-2SA1939 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1941 NJSEMI-2SA1941 Datasheet
74Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1943 NJSEMI-2SA1943 Datasheet
81Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1986 NJSEMI-2SA1986 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
BDY83 NJSEMI-BDY83 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com