Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PJS6416 Fiches technique (PDF) - Pan Jit International Inc.

PJS6416 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
No de pièce PJS6416_V01
Télécharger  PJS6416 Télécharger
Taille du fichier   368.06 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description 20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

PJS6416 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PJS6416 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

No de pièce PJS6416_V01
Télécharger  PJS6416 Click to download

Taille du fichier   368.06 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description 20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

PJS6416 Fiches technique (HTML) - Pan Jit International Inc.


PJS6416 Détails du produit

Features
 RDS(ON) , VGS@4.5V, ID@7.4A<27mΩ
 RDS(ON) , VGS@2.5V, ID@4.7A<41mΩ
 RDS(ON) , VGS@1.8V, ID@1.8A<85mΩ
 Advanced Trench Process Technology
 Specially Designed for Switch Load, PWM Application, etc..
 Lead free in compliance with EU RoHS 2.0
 Green molding compound as per IEC 61249 standard




Numéro de pièce similaire - PJS6416_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
PJS6416 PANJIT-PJS6416 Datasheet
298Kb / 6P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Description similaire - PJS6416_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN2A01F ZETEX-ZXMN2A01F Datasheet
85Kb / 4P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2320 TSC-TSM2320 Datasheet
263Kb / 5P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
TSM2832 TSC-TSM2832 Datasheet
170Kb / 5P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN2302N3 CYSTEKEC-MTN2302N3 Datasheet
212Kb / 5P
20V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN2A01E6 ZETEX-ZXMN2A01E6_06 Datasheet
198Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN2300N3 CYSTEKEC-MTN2300N3 Datasheet
476Kb / 5P
20V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXM62N02E6 DIODES-ZXM62N02E6 Datasheet
192Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
JUNE 2004
ZXMN2A01F DIODES-ZXMN2A01F Datasheet
223Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
FEBRUARY 2006
ZXMN2A03E6 DIODES-ZXMN2A03E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
SEPTEMBER 2005
logo
Cystech Electonics Corp...
MTA090N02KC3 CYSTEKEC-MTA090N02KC3 Datasheet
395Kb / 8P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com